Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



UNIVERSAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'UNIVERSAL' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Aeroflex Circuit Techno...
CT1775 Datasheet pdf image
116Kb/6P
CT1775 Universal MacAir/1553 Dumb RTU Hybrid
CT1775 Datasheet pdf image
184Kb/14P
Universal MacAir/1553 Dumb RTU Hybrid PRELIMINARY DATA SHEET
UT54ACS299E Datasheet pdf image
162Kb/14P
CMOS 8-bit Universal Shift/Storage Register with Three-State Outputs
ACT4462D Datasheet pdf image
186Kb/10P
Dual Transceiver Variable Amplitude Universal for H009 Specification or MacAir/1553/1760 Bus Operation
ARX4810 Datasheet pdf image
91Kb/6P
ARX4810 & 4810FP Universal Dual Transceivers for MIL-STD-1553 & MACAIR A3818, A5690, A5232 & A4905

1


1



Qu'est-ce que UNIVERSAL


Universal dans les composants électroniques signifie généralement applicable à un large éventail d'applications.

Dans les pièces électroniques, les parties ou l'équipement standardisés universels qui peuvent être utilisés dans divers appareils électroniques.

Par exemple, Universal Serial Bus (USB) est l'une des interfaces standard utilisées dans de nombreux appareils électroniques.

L'USB est utilisé pour envoyer et recevoir des données et facturer divers appareils tels que les ordinateurs, les smartphones et les tablettes.

En tant qu'interface standard, l'USB assure la compatibilité avec une grande variété d'appareils et peut être utilisé avec la plupart des appareils équipés de ports USB.

Un autre exemple est le adaptateur Universal AC / DC.

Il s'agit d'un adaptateur utilisé dans divers appareils électroniques, et peut être appliqué à divers appareils électroniques car la tension d'entrée, la tension de sortie, le courant, etc. peuvent être ajustées.

Dans les pièces électroniques, Universal fait référence aux pièces ou équipements utilisés dans divers appareils électroniques.

Cela garantit la compatibilité et la flexibilité, et a l'avantage d'être applicable à diverses utilisations.