Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



UNIT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'UNIT' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
E-Tech Electronics LTD
GBAV99 Datasheet pdf image
192Kb/2P
The GBAV99 consists of two diodes in a plastic surface mount package. The diodes are connected in series and the unit is designed for high-speed switching application in hybrid thick and thin-film circuits
GBAV70 Datasheet pdf image
197Kb/3P
The GBAV70 consists of two diodes in a plastic surface mount package. The diodes are connected in series and the unit is designed for high-speed switching application in hybrid thick and thin-film circuits

1


1



Qu'est-ce que UNIT


Dans les pièces électroniques, l'unité signifie une unité d'expression des valeurs électriques.

Les unités utilisées dans les composants électroniques comprennent la tension, le courant, la résistance, la capacité et la fréquence.

Par exemple, Volt est l'unité de tension, Ampère est l'unité de courant, l'OHM est l'unité de résistance, Farad est l'unité de capacité et Ampère est l'unité de courant. Hertz, etc.

Ces unités sont utilisées pour mesurer et calculer les valeurs électriques utilisées dans les composants électroniques.

Des outils pour mesurer diverses valeurs sont également utilisés dans les composants électroniques.

Ces outils offrent la possibilité de convertir les valeurs mesurées en unités utilisées par les composants électroniques.

Par exemple, un multimètre peut mesurer des valeurs telles que la tension, le courant et la résistance, et convertit ces valeurs en unités appropriées pour l'affichage.

Par conséquent, dans les composants électroniques, les unités jouent un rôle important dans l'expression et la mesure des valeurs électriques.

Comprendre et utiliser ces unités est une compétence essentielle pour concevoir et fabriquer des composants électroniques et des travaux de maintenance.