Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



TRIACS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'TRIACS' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
YENYO TECHNOLOGY Co., L...
BT08 Datasheet pdf image
209Kb/5P
4-Quardrant Triacs
BT04 Datasheet pdf image
189Kb/5P
4-Quardrant Triacs

1


1



Qu'est-ce que TRIACS


Un Triac est un type de thyristor, qui est un dispositif à semi-conducteurs qui peut contrôler l'écoulement de la puissance électrique CA.

Le TRIAC est un dispositif à trois terminal qui se compose d'une porte, d'un terminal principal (MT1) et d'un deuxième terminal (MT2).

Lorsqu'un petit courant est appliqué à la porte du Triac, il déclenche l'appareil et permet au courant de passer de MT1 à MT2.

Le TRIAC reste à l'état ON tant que le courant traverse l'appareil, et il s'éteint automatiquement lorsque le courant tombe à zéro.

Les triacs sont couramment utilisés dans les applications où il est nécessaire de contrôler l'écoulement de la puissance de courant alternatif, tels que la gradation des ampoules, le contrôle de la vitesse du moteur et le contrôle de la température dans les systèmes de chauffage.

Ils sont également utilisés dans les circuits de commutation d'alimentation et sous forme de relais à l'état solide.

L'un des avantages des triacs est leur capacité à gérer les demi-cycles positifs et négatifs d'une forme d'onde AC, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans les applications de contrôle de la puissance AC.

Ils sont également très fiables et ont une longue durée de vie opérationnelle, ce qui en fait une alternative attrayante aux relais mécaniques pour de nombreuses applications.