Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



THROUGH Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'THROUGH' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-7000 Datasheet pdf image
220Kb/12P
Standard SMT and Through Hole Lead Bend Options for Subminiature LED Lamps
HFBR-5921L Datasheet pdf image
293Kb/18P
Fibre Channel 2.125/1.0625 GBd 850 nm Small Form Factor Pin Through Hole (PTH) Low Voltage (3.3 V) Optical Transceiver
HFBR-5921AL Datasheet pdf image
230Kb/14P
Fibre Channel 2.125/1.0625 GBd 850 nm (2 x 5) Small Form Factor Pin Through Hole (PTH) Low Voltage (3.3 V) Optical Transceiver

1


1



Qu'est-ce que THROUGH


Through est un terme faisant référence à un composant qui passe à travers un trou dans un composant électronique.

Dans les composants électroniques, un composant via se réfère généralement à un composant qui, lorsqu'il est monté sur une carte de circuit imprimé (PCB), passe à travers un trou dans le PCB afin que le composant puisse également être connecté à l'arrière du PCB.

Par exemple, la résistance par trou (résistance TH) est un représentant à travers la composante des composants électroniques.

La résistance coupe un trou dans le PCB, et à travers ce trou, les broches du composant sont connectées à l'arrière du PCB pour transmettre des signaux électriques.

En tant que tels, à travers les composants jouent un rôle important dans la sécurisation des composants vers le PCB et le maintien des connexions électriques nécessaires.

Par conséquent, lorsque vous utilisez le terme électronique à travers, cela peut signifier un composant électronique qui passe à travers un trou dans un PCB.