Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



TERMINATION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'TERMINATION' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Integrated Circuit Syst...
ICS889834 Datasheet pdf image
70Kb/7P
3.3V LVPECL DRIVER TERMINATION
ICS854057 Datasheet pdf image
256Kb/13P
4:1 OR 2:1 LVDS CLOCK MULTIPLEXER WITH INTERNAL INPUT TERMINATION

1


1



Qu'est-ce que TERMINATION


La terminaison dans les composants électroniques signifie la terminaison électrique.

Il est couramment utilisé pour réduire les réflexions endommageant le signal sur la ligne de transmission des ondes électromagnétiques.

Par exemple, lors de l'envoi d'un signal sur un câble ou une carte de circuit imprimé (PCB), le signal se déplace à la fin du câble ou du PCB.

À ce stade, lorsque le signal atteint la fin, une partie du signal peut être reflétée et se heurter à nouveau.

Ces réflexions peuvent provoquer une corruption du signal et une vitesse réduite.

La terminaison est donc utilisée pour minimiser ces réflexions et réduire le bruit du signal des extrémités.

La terminaison est généralement mise en œuvre à l'aide de résistances, de condensateurs ou de diodes.

Une résistance de 50 ohms est généralement utilisée pour fermer les extrémités.

Cela minimise les réflexions du signal et accélère le signal transmis.