Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



TERMINATION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'TERMINATION' - Totale: 10 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Analog Devices
ADN2530 Datasheet pdf image
429Kb/20P
11.3 Gbps, Active Back-Termination, Differential VCSEL Driver
REV. A
ADN2530 Datasheet pdf image
376Kb/20P
11.3 Gbps, Active Back-Termination, Differential VCSEL Driver
REV. B
ADN2531 Datasheet pdf image
431Kb/20P
11.3 Gbps, Active Back-Termination, Differential Laser Diode Driver
REV. 0
ADN2525 Datasheet pdf image
531Kb/16P
10.7 Gbps Active Back-Termination, Differential Laser Diode Driver
REV. 0
LTC2873 Datasheet pdf image
1Mb/32P
Single-Bus RS485/RS232 Multiprotocol Transceiver with Switchable Termination
ADN2526 Datasheet pdf image
474Kb/16P
11.3 Gbps Active Back-Termination, Differential Laser Diode Driver
Rev. A
AND8020 Datasheet pdf image
173Kb/18P
Termination of ECL Logic Devices with EF (Emitter Follower) OUTPUT Structure
July, 2004 ??Rev. 5
AD723ARUZ Datasheet pdf image
650Kb/20P
2.7 V to 5.5 V RGB-to-NTSC/PAL Encoder with Load Detect and Input Termination Switch
REV. 0
AD723 Datasheet pdf image
687Kb/20P
2.7 V to 5.5 V RGB-to-NTSC/PAL Encoder with Load Detect and Input Termination Switch
REV. 0
AD723 Datasheet pdf image
674Kb/20P
2.7 V to 5.5 V RGB-to-NTSC/PAL Encoder with Load Detect and Input Termination Switch
REV. 0

1


1



Qu'est-ce que TERMINATION


La terminaison dans les composants électroniques signifie la terminaison électrique.

Il est couramment utilisé pour réduire les réflexions endommageant le signal sur la ligne de transmission des ondes électromagnétiques.

Par exemple, lors de l'envoi d'un signal sur un câble ou une carte de circuit imprimé (PCB), le signal se déplace à la fin du câble ou du PCB.

À ce stade, lorsque le signal atteint la fin, une partie du signal peut être reflétée et se heurter à nouveau.

Ces réflexions peuvent provoquer une corruption du signal et une vitesse réduite.

La terminaison est donc utilisée pour minimiser ces réflexions et réduire le bruit du signal des extrémités.

La terminaison est généralement mise en œuvre à l'aide de résistances, de condensateurs ou de diodes.

Une résistance de 50 ohms est généralement utilisée pour fermer les extrémités.

Cela minimise les réflexions du signal et accélère le signal transmis.