Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SYNCHRONOUS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SYNCHRONOUS' - Totale: 6 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Kingbor Technology Co
KB3429 Datasheet pdf image
154Kb/5P
Synchronous Boost DC//DC Regullator
KB3440 Datasheet pdf image
189Kb/20P
Micropower Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
KB3408 Datasheet pdf image
109Kb/6P
1.5MHz,350mA Synchronous Step-Down Regulator in SOT23-5
KB3426 Datasheet pdf image
199Kb/16P
1.5MHz, 800mA Synchronous Step-Down Regulator in SOT23-5
KB3436 Datasheet pdf image
164Kb/11P
600mA, 650kHz Micropower Synchronous Boost Converter with Output Disconnect
KB3361 Datasheet pdf image
196Kb/6P
1.4MHz 800mA High Efficiency Synchronous Step-Down Regulator in SOT23-5

1


1



Qu'est-ce que SYNCHRONOUS


Synchronous est l'un des termes utilisés dans les composants électroniques.

Synchrones fait référence au fonctionnement synchronisé, ce qui signifie que plusieurs composants électroniques fonctionnent en fonction du même signal d'horloge.

Par exemple, Synchronous DRAM (SDRAM) est l'un des types de mémoire les plus couramment utilisés dans les ordinateurs.

SDRAM synchronise le fonctionnement des cellules de mémoire au signal d'horloge de bus système, garantissant que les données sont transférées avec précision.

Le terme «synchrone» est également fréquemment utilisé dans d'autres technologies utilisées pour accélérer le transfert de données.

Par exemple, Interface série synchrone (SSI) est une interface de communication série où plusieurs périphériques sont synchronisés sur la base d'un signal d'horloge.

L'opposé de synchrone est asynchrone, où asynchrone fait référence à un comportement non synchronisé.

Dans le mode de fonctionnement asynchrone, les composants électroniques fonctionnent indépendamment sans signal d'horloge.

Par exemple, DRAM asynchrone (ADRAM), contrairement à SDRAM, fonctionne sans signal d'horloge et est souvent utilisé dans des dispositifs portables en raison de sa faible consommation d'énergie et de sa faible latence.