Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SWITCHES Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SWITCHES' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
ETAL Group
SMP21-L20-DC24V-5A Datasheet pdf image
414Kb/6P
The devices switches over automatically when connected to AC 115 V AC and 230 V
SMP21-L20-DC24V-10A Datasheet pdf image
416Kb/6P
The devices switches over automatically when connected to AC 115 V AC and 230 V

1


1



Qu'est-ce que SWITCHES


Les commutateurs dans les composants électroniques sont des composants qui ont la capacité d'ouvrir ou de fermer les circuits et sont utilisés pour contrôler les signaux électriques.

Un commutateur relie un circuit pour transmettre un signal électrique ou sépare un circuit pour bloquer un signal électrique.

Les commutateurs sont essentiels dans la plupart des produits électroniques et se présentent dans de nombreux types et utilisations.

Les types de commutateurs typiques comprennent les interrupteurs à bouton-poussoir, les interrupteurs à bascule, les commutateurs rotatifs, les commutateurs de souvenir et les micro interrupteurs.

Les commutateurs de bouton-poussoir agissent instantanément lorsqu'ils sont enfoncés et sont souvent utilisés dans les petits produits.

Un interrupteur à bascule est un interrupteur rotatif utilisé à diverses fins, tels que la sélection de marche / désactivation ou de fonction.

Un interrupteur rotatif est un interrupteur rotatif qui offre une variété de positions et de fonctions.

Les commutateurs de mement peuvent connecter ou déconnecter les circuits pour maintenir l'état du circuit.

Un micro interrupteur peut détecter les signaux électriques à petite capacité et contrôler un circuit en conséquence.

Les commutateurs sont essentiels pour contrôler les signaux électriques et sont utilisés dans une variété de produits pour jouer un rôle important dans l'amélioration des fonctionnalités et des performances des produits électroniques.