Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SURFACE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SURFACE' - Totale: 42 (1/3) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
WILLAS ELECTRONIC CORP
M1 Datasheet pdf image
219Kb/2P
SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER
MMBD3004C Datasheet pdf image
343Kb/3P
HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
MMBD3004A Datasheet pdf image
306Kb/3P
HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
MMDL914 Datasheet pdf image
313Kb/3P
200mA Surface Mount Switching Diode - 100V
MMBD3004S Datasheet pdf image
303Kb/3P
HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
MMBD4448 Datasheet pdf image
384Kb/2P
150mA Surface Mount Switching Diode-100V
SCS500V Datasheet pdf image
331Kb/4P
0.1A Surface Mount Schokky Diode-40V
BAS20H Datasheet pdf image
332Kb/3P
200mA Surface Mount Switching Diode-200V
MMDL6050 Datasheet pdf image
327Kb/3P
200mA Surface Mount Switching Diode - 70V
BAS21H Datasheet pdf image
315Kb/3P
200mA Surface Mount Switching Diode-250V
SCS520CS-30T5G Datasheet pdf image
361Kb/3P
100mA Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers - 30V
MMBT5551DW1T1 Datasheet pdf image
341Kb/5P
DUAL NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
SCS751CS-40T5G Datasheet pdf image
358Kb/3P
30mA Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers - 40V
SCS751G Datasheet pdf image
478Kb/4P
30mA Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers-40V
WB0130QRL Datasheet pdf image
824Kb/4P
100mA Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers - 30V
MB4F Datasheet pdf image
517Kb/3P
0.8 AMP SURFACE MOUNT SI- BRIDGE RECTIFIERS
MURS160-FN3 Datasheet pdf image
293Kb/3P
1.0A SURFACE MOUNT ULTRA FAST RECTIFIERS - 600V
SMBJ Datasheet pdf image
648Kb/5P
600W SURFACE MOUNT GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SFM18-FN3 Datasheet pdf image
292Kb/3P
1.0A SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIERS - 600V
MMBT5551WT1 Datasheet pdf image
335Kb/5P
DUAL NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR

1 2 3 >


1 2 3 >



Qu'est-ce que SURFACE


La surface peut être utilisée de plusieurs manières dans les composants électroniques.

Premièrement, Surface Mount Technology (SMT) est l'une des méthodes d'installation pour les composants électroniques.

SMT fait référence à une technologie qui attache directement les composants électroniques à la surface d'une carte de circuit imprimé (PCB).

La surface fait donc référence à la surface du PCB auquel les composants électroniques sont fixés.

Deuxièmement, le dispositif de montage de surface (SMD) fait référence aux composants électroniques fabriqués avec la technologie SMT.

Les SMD sont conçus pour être plus petits, moins chers et avec des densités plus élevées que les composants traditionnels non surface.

Ces SMD sont largement utilisés dans les appareils mobiles, les ordinateurs, les caméras numériques, etc.

Troisièmement, la «finition de surface» signifie la technologie de traitement de surface du PCB. Étant donné que la surface d'un PCB peut être endommagée par la corrosion, l'oxydation, l'impression, etc., diverses techniques de traitement de surface sont utilisées pour la protéger.

Ces technologies de traitement de surface jouent un rôle important dans l'amélioration des performances et de la durée de vie des PCB.