Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SURFACE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SURFACE' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
WORLDSEMI CO., LIMITED
WS2835-3535 Datasheet pdf image
579Kb/8P
SPECIFICATIONS FOR SURFACE MOUNT LED

1


1



Qu'est-ce que SURFACE


La surface peut être utilisée de plusieurs manières dans les composants électroniques.

Premièrement, Surface Mount Technology (SMT) est l'une des méthodes d'installation pour les composants électroniques.

SMT fait référence à une technologie qui attache directement les composants électroniques à la surface d'une carte de circuit imprimé (PCB).

La surface fait donc référence à la surface du PCB auquel les composants électroniques sont fixés.

Deuxièmement, le dispositif de montage de surface (SMD) fait référence aux composants électroniques fabriqués avec la technologie SMT.

Les SMD sont conçus pour être plus petits, moins chers et avec des densités plus élevées que les composants traditionnels non surface.

Ces SMD sont largement utilisés dans les appareils mobiles, les ordinateurs, les caméras numériques, etc.

Troisièmement, la «finition de surface» signifie la technologie de traitement de surface du PCB. Étant donné que la surface d'un PCB peut être endommagée par la corrosion, l'oxydation, l'impression, etc., diverses techniques de traitement de surface sont utilisées pour la protéger.

Ces technologies de traitement de surface jouent un rôle important dans l'amélioration des performances et de la durée de vie des PCB.