Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SPACING Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SPACING' - Totale: 9 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
List of Unclassifed Man...
423-041-520-102 Datasheet pdf image
356Kb/2P
200 Contact Spacing x 300 Row Spacing with Staggered Grid
4999-004 Datasheet pdf image
20Kb/1P
T-1쩐 Socket (0.125??Pin Spacing)
MDM-21PCBRP Datasheet pdf image
825Kb/17P
The Micro Line - .050" Contact Spacing
MDM-51PCBRP Datasheet pdf image
825Kb/17P
The Micro Line - .050" Contact Spacing
1517W Datasheet pdf image
275Kb/8P
.375 (9.52mm) Center-to-Center Spacing
MDM-25PH001L Datasheet pdf image
391Kb/11P
Micro-D Metal Shell - .050" Contact Spacing
MDM-37PH003B Datasheet pdf image
391Kb/11P
Micro-D Metal Shell - .050" Contact Spacing
MDM-51PH001P Datasheet pdf image
391Kb/11P
Micro-D Metal Shell - .050" Contact Spacing
JC26C2-FSH16E Datasheet pdf image
304Kb/8P
1.27mm (.050) Contact Spacing, Connectors for Compact Flash Type I/II

1


1



Qu'est-ce que SPACING


Dans les composants électroniques, «l'espacement» fait référence à l'espacement entre les composants.

Si l'espacement entre les pièces n'est pas suffisant, une interaction électrique ou des problèmes thermiques peut se produire entre les pièces.

Par exemple, dans la conception de la carte de circuit imprimé (PCB), l'espacement entre les composants doit être suffisamment pris en compte.

Si l'espacement entre les composants est trop petit, un bruit électrique ou une interaction électrique peut se produire, ce qui peut dégrader la qualité du signal du PCB ou provoquer des défauts.

De plus, si l'écart entre les pièces est faible, la diffusion thermique peut ne pas être suffisamment effectuée et que les pièces peuvent surchauffer.

Étant donné que ces problèmes peuvent réduire la fiabilité et la durée de vie du circuit, l'espacement entre les pièces doit être correctement pris en compte au stade de la conception.

Par conséquent, lors de la conception de composants électroniques, il est important de considérer pleinement l'espacement entre les composants.