Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SPACING Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SPACING' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Texas Instruments
UCC21540 Datasheet pdf image
1Mb/44P
UCC21541 Reinforced Isolation Dual-Channel Gate Driver with 3.3mm Channel-to-Channel Spacing Option
UCC21540-Q1 Datasheet pdf image
1Mb/45P
UCC21540-Q1 Reinforced Isolation Dual-Channel Gate Driver With 3.3-mm Channel-to-Channel Spacing Option
UCC21540 Datasheet pdf image
2Mb/52P
UCC21540, UCC21540A, UCC21541 Reinforced Isolation Dual-Channel Gate Driver With 3.3-mm Channel-to-Channel Spacing Option
UCC21530-Q1 Datasheet pdf image
1Mb/48P
4-A, 6-A, 5.7-kVRMS Isolated Dual-Channel Gate Driver with 3.3-mm Channel-to-Channel Spacing
UCC21530 Datasheet pdf image
1Mb/47P
4-A, 6-A, 5.7-kVRMS Isolated Dual-Channel Gate Driver with 3.3-mm Channel-to-Channel Spacing

1


1



Qu'est-ce que SPACING


Dans les composants électroniques, «l'espacement» fait référence à l'espacement entre les composants.

Si l'espacement entre les pièces n'est pas suffisant, une interaction électrique ou des problèmes thermiques peut se produire entre les pièces.

Par exemple, dans la conception de la carte de circuit imprimé (PCB), l'espacement entre les composants doit être suffisamment pris en compte.

Si l'espacement entre les composants est trop petit, un bruit électrique ou une interaction électrique peut se produire, ce qui peut dégrader la qualité du signal du PCB ou provoquer des défauts.

De plus, si l'écart entre les pièces est faible, la diffusion thermique peut ne pas être suffisamment effectuée et que les pièces peuvent surchauffer.

Étant donné que ces problèmes peuvent réduire la fiabilité et la durée de vie du circuit, l'espacement entre les pièces doit être correctement pris en compte au stade de la conception.

Par conséquent, lors de la conception de composants électroniques, il est important de considérer pleinement l'espacement entre les composants.