Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SPACING Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SPACING' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Bourns Electronic Solut...
1130-1R0M-RC Datasheet pdf image
475Kb/1P
High Current Chokes Very high current capacity Fixed lead spacing

1


1



Qu'est-ce que SPACING


Dans les composants électroniques, «l'espacement» fait référence à l'espacement entre les composants.

Si l'espacement entre les pièces n'est pas suffisant, une interaction électrique ou des problèmes thermiques peut se produire entre les pièces.

Par exemple, dans la conception de la carte de circuit imprimé (PCB), l'espacement entre les composants doit être suffisamment pris en compte.

Si l'espacement entre les composants est trop petit, un bruit électrique ou une interaction électrique peut se produire, ce qui peut dégrader la qualité du signal du PCB ou provoquer des défauts.

De plus, si l'écart entre les pièces est faible, la diffusion thermique peut ne pas être suffisamment effectuée et que les pièces peuvent surchauffer.

Étant donné que ces problèmes peuvent réduire la fiabilité et la durée de vie du circuit, l'espacement entre les pièces doit être correctement pris en compte au stade de la conception.

Par conséquent, lors de la conception de composants électroniques, il est important de considérer pleinement l'espacement entre les composants.