Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SOLDER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SOLDER' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Pulse A Technitrol Comp...
J20-0014NL Datasheet pdf image
1Mb/12P
RoHS peak wave solder temperature rating 260C
J0011D11 Datasheet pdf image
1Mb/6P
RoHS peak wave solder temperature rating 260C
JC0-0063NL Datasheet pdf image
274Kb/5P
RoHS-5 peak wave solder temperature rating 235C
J00-0061NL Datasheet pdf image
774Kb/3P
RoHS peak wave solder temperature rating 260째C Suitable for CAT 5 & 6 Fast Ethernet Cable or better utp

1


1



Qu'est-ce que SOLDER


La soudure est l'un des matériaux fréquemment utilisés dans les composants électroniques.

La soudure est un alliage métallique, principalement composé d'étain et de plomb.

Dans certains cas, ou selon l'application spécifique, d'autres métaux tels que l'arsenic, l'argent, le cuivre ou le zinc peuvent être ajoutés.

Dans les composants électroniques, la soudure est utilisée pour fixer les composants électroniques aux circuits imprimés (PCB).

La soudure fournit également la connexion électrique et l'isolement électrique.

La soudure est fondu à la jonction des pièces électroniques sur le PCB et connecte les pièces électroniques et le PCB.

Cela se fait généralement à l'aide de techniques de soudage de reflux.

La soudure joue un rôle très important dans les composants électroniques.

Si la soudure de la quantité et de la qualité correctes n'est pas utilisée, les contacts électriques entre les pièces électroniques peuvent ne pas être formés de manière fiable, ce qui affecte la fiabilité des produits électroniques.

Par conséquent, la soudure est un matériau très important dans le processus de fabrication des pièces électroniques.