Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SOLDER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SOLDER' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
TDK Electronics
B43516 Datasheet pdf image
802Kb/20P
Capacitors with 4-pin snap-in terminals and solder pins
B43512 Datasheet pdf image
892Kb/25P
Capacitors with 4-/5-pin snap-in terminals and solder pins

1


1



Qu'est-ce que SOLDER


La soudure est l'un des matériaux fréquemment utilisés dans les composants électroniques.

La soudure est un alliage métallique, principalement composé d'étain et de plomb.

Dans certains cas, ou selon l'application spécifique, d'autres métaux tels que l'arsenic, l'argent, le cuivre ou le zinc peuvent être ajoutés.

Dans les composants électroniques, la soudure est utilisée pour fixer les composants électroniques aux circuits imprimés (PCB).

La soudure fournit également la connexion électrique et l'isolement électrique.

La soudure est fondu à la jonction des pièces électroniques sur le PCB et connecte les pièces électroniques et le PCB.

Cela se fait généralement à l'aide de techniques de soudage de reflux.

La soudure joue un rôle très important dans les composants électroniques.

Si la soudure de la quantité et de la qualité correctes n'est pas utilisée, les contacts électriques entre les pièces électroniques peuvent ne pas être formés de manière fiable, ce qui affecte la fiabilité des produits électroniques.

Par conséquent, la soudure est un matériau très important dans le processus de fabrication des pièces électroniques.