Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SMD Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SMD' - Totale: 12 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Johanson Technology Inc...
0898LP18A035E Datasheet pdf image
137Kb/2P
890MHz Low Pass Filter, SMD
2450AT43A100E Datasheet pdf image
487Kb/6P
2.45 GHz SMD Chip Antenna
0490AT62A0040 Datasheet pdf image
272Kb/4P
490 MHz SMD Chip Antenna
5400BP14A0950 Datasheet pdf image
165Kb/3P
5.4GHz Band Pass Filter, EIA 0603, SMD
1575AT54A0010E Datasheet pdf image
560Kb/8P
1.575 & 1.602 GHz GPS/GLONASS SMD Chip Antenna
2450AT43F0100E Datasheet pdf image
733Kb/5P
2.45 GHz wide band, small form factor SMD chip antenna
0433BM41A0019 Datasheet pdf image
363Kb/5P
433 MHz Impedance Matched Balun + LPF Integrated Front-End SMD Passive
2450BP08A0100 Datasheet pdf image
302Kb/3P
2.45GHz Mini (EIA 0504) Passive Band Pass Filter, LGA pads, SMD
2450AT18D0100E Datasheet pdf image
526Kb/6P
2.45 GHz SMD Antenna, EIA 1210, Detuning resilient, Edge Mount Design
1000LP41B1000 Datasheet pdf image
188Kb/3P
1GHz High Rejection Low Pass Filter (SMD), 75廓. Recommended Application: STB
0900DP15A2450 Datasheet pdf image
143Kb/3P
900MHz / 2.4GHz SMD Diplexer for IoT, BLE, WiFi, Zigbee, LPWAN, Home Automation, and Smart Readers.
2450AD47A1590E Datasheet pdf image
1Mb/9P
BT/WiFi and GPS/BDS/GLNSS Quad band, Dual Feed Chip Antenna: 2.4/1.561/1.575/1.602GHz, SMD

1


1



Qu'est-ce que SMD


SMD signifie un appareil monté sur surface. Il s'agit d'un type de composant électronique conçu pour être monté à la surface d'une carte de circuit imprimé (PCB) plutôt que par des trous comme avec les composants traditionnels à travers.

Les composants SMD sont beaucoup plus petits que les composants à trous à travers et sont plus adaptés aux applications à haute densité, où un grand nombre de composants doivent être placés dans une petite zone.

La petite taille et le poids léger des composants SMD les rendent également idéaux pour l'électronique portable, tels que les smartphones et les ordinateurs portables.

Les composants SMD sont soudés directement à la surface du PCB, ce qui élimine le besoin de placage à travers et économise de l'espace sur la planche. Cela permet de concevoir des dispositifs électroniques plus petits et plus compacts.

Les composants SMD sont également plus fiables que les composants à travers le trou car ils sont moins susceptibles d'être endommagés pendant l'assemblage ou l'utilisation.

L'absence de leads rend les composants SMD plus résistants aux vibrations et aux chocs, ce qui contribue à garantir la fiabilité et les performances à long terme.

En conclusion, les composants SMD sont largement utilisés dans une variété d'applications électroniques en raison de leur petite taille, de leur faible poids et de leur fiabilité élevée.

Ils offrent un certain nombre d'avantages par rapport aux composants traditionnels à travers, ce qui les rend bien adaptés aux appareils électroniques à haute densité et portables.