Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SMD Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SMD' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Filtran LTD
8417-XX Datasheet pdf image
172Kb/1P
SMD Power Inductors and Transformers
8409-XX Datasheet pdf image
189Kb/1P
SMD Power Inductors and Transformers
6670 Datasheet pdf image
76Kb/1P
LAN 10Base-T SMD Analog Interface Module
8020 Datasheet pdf image
149Kb/1P
T1/E1 Extended Temperature Range SMD Single Transformers
8001 Datasheet pdf image
200Kb/1P
T1/CEPT Extended Temperature Range SMD Dual Line Interface Module

1


1



Qu'est-ce que SMD


SMD signifie un appareil monté sur surface. Il s'agit d'un type de composant électronique conçu pour être monté à la surface d'une carte de circuit imprimé (PCB) plutôt que par des trous comme avec les composants traditionnels à travers.

Les composants SMD sont beaucoup plus petits que les composants à trous à travers et sont plus adaptés aux applications à haute densité, où un grand nombre de composants doivent être placés dans une petite zone.

La petite taille et le poids léger des composants SMD les rendent également idéaux pour l'électronique portable, tels que les smartphones et les ordinateurs portables.

Les composants SMD sont soudés directement à la surface du PCB, ce qui élimine le besoin de placage à travers et économise de l'espace sur la planche. Cela permet de concevoir des dispositifs électroniques plus petits et plus compacts.

Les composants SMD sont également plus fiables que les composants à travers le trou car ils sont moins susceptibles d'être endommagés pendant l'assemblage ou l'utilisation.

L'absence de leads rend les composants SMD plus résistants aux vibrations et aux chocs, ce qui contribue à garantir la fiabilité et les performances à long terme.

En conclusion, les composants SMD sont largement utilisés dans une variété d'applications électroniques en raison de leur petite taille, de leur faible poids et de leur fiabilité élevée.

Ils offrent un certain nombre d'avantages par rapport aux composants traditionnels à travers, ce qui les rend bien adaptés aux appareils électroniques à haute densité et portables.