Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SINK Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SINK' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Eutech Microelectronics...
EUP7998 Datasheet pdf image
214Kb/2P
Sink/Source DDR Termination Regulator
EUP7171 Datasheet pdf image
226Kb/10P
2A Sink/Source Bus Termination Regulator
EUM6820 Datasheet pdf image
122Kb/1P
100mA Current Sink VCM Driver with I2C Interface

1


1



Qu'est-ce que SINK


L'évier est généralement en métal et la chaleur est transférée en étant connectée à la partie chauffante des pièces électroniques.

La taille et la structure de l'évier doivent être conçues pour s'adapter à la valeur calorifique et à la taille de la pièce, et l'efficacité de transfert de chaleur augmente lorsque la zone de contact entre la pièce et l'évier est grande.

Il existe différents types d'évier, et les métaux tels que l'aluminium, le cuivre et le bronze sont généralement utilisés pour une dissipation de chaleur efficace.

La structure de l'évier diffère en fonction des exigences de conception et de performance de la pièce, et la forme, la hauteur, la largeur et l'épaisseur de l'évier doivent être prises en compte avec la méthode de connexion avec la pièce.

Par conséquent, l'évier joue un rôle important dans la gestion thermique des composants électroniques, et la sélection et la conception d'un puits approprié est l'un des facteurs qui peuvent déterminer les performances et la durée de vie d'un composant.