Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SCR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SCR' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Micro Electronics
MCR100 Datasheet pdf image
81Kb/2P
0.8A SCR

1


1



Qu'est-ce que SCR


Un SCR (redresseur contrôlé en silicium) est un dispositif à semi-conducteurs à trois terminaux qui est couramment utilisé pour contrôler l'écoulement du courant dans les circuits de haute puissance.

Le SCR est un type de thyristor, qui est une classe de dispositifs semi-conducteurs qui sont utilisés pour contrôler le flux de courant dans des applications de haute puissance.

Le SCR fonctionne comme un commutateur, permettant au courant de s'écouler dans une direction lorsqu'il est déclenché.

Le déclencheur est appliqué à la borne de la porte du SCR, qui contrôle l'écoulement du courant entre les bornes de l'anode et de la cathode.

Lorsque le déclencheur de la porte est appliqué, le SCR s'allume et reste allumé jusqu'à ce que le courant le traverse tombe en dessous d'un certain niveau, à quel point il s'éteint.

Le SCR est largement utilisé dans de nombreuses applications, notamment le contrôle de la puissance, le contrôle du moteur et le contrôle d'éclairage, entre autres.

Sa capacité à contrôler l'écoulement des courants de haute puissance avec un signal de déclenchement de faible puissance en fait un composant utile dans de nombreux systèmes électroniques.

L'un des principaux avantages du SCR est sa capacité de manipulation haute tension et de courant, ce qui le rend bien adapté à une utilisation dans des applications haute puissance.

De plus, les SCR sont des dispositifs à commutation rapide, ce qui les rend utiles dans les applications où une commutation à grande vitesse est requise.

En général, la conception et les performances des SCR sont influencées par plusieurs facteurs, notamment la tension et les cotes de courant, les caractéristiques de déclenchement et l'environnement de fonctionnement.

La sélection du SCR approprié pour une application donnée est une considération importante, car elle affecte les performances, la fiabilité et la sécurité du système.