Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SCHOTTKY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SCHOTTKY' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Intersil Corporation
ISL97631 Datasheet pdf image
331Kb/8P
White LED Boost Regulator With Integrated Schottky Diode
ISL97701 Datasheet pdf image
189Kb/10P
Boost Regulator with Integrated Schottky and Input Disconnect Switch

1


1



Qu'est-ce que SCHOTTKY


Schottky est l'un des termes utilisés dans les composants électroniques semi-conducteurs.

Schottky signifie Barrière Schottky, qui se forme à la jonction entre un semi-conducteur de type P et un métal. Les caractéristiques d'une telle jonction sont une conductivité élevée, une faible tension de saturation, une vitesse de commutation rapide et un faible niveau de bruit.

Ces propriétés sont très utiles dans la conception des composants électroniques.

Par conséquent, la diode Schottky est un type de dispositif semi-conducteur et est construite à l'aide d'une barrière Schottky.

Par rapport aux autres diodes, les diodes Schottky ont une vitesse et une efficacité plus élevées, une perte de faible tension et une réponse rapide.

Les diodes Schottky sont principalement utilisées dans les convertisseurs de puissance, les récepteurs RF et les circuits de commutation à grande vitesse.

En outre, Schottky Transistor est un dispositif de semi-conducteur qui fournit un courant élevé à basse tension et utilise une barrière Schottky pour former la jonction entre la porte et le canal.

Ces dispositifs sont utilisés dans les convertisseurs de puissance, les circuits de commutation à grande vitesse et les amplificateurs RF.