Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SAW Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SAW' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
MTRONPTI
SF1002 Datasheet pdf image
332Kb/2P
140 MHz 40kHz SAW Filter
SF1001 Datasheet pdf image
340Kb/2P
140 MHz 750 kHz SAW Filter
M4005 Datasheet pdf image
886Kb/2P
3.3 V, 5.0 V or 12.0 V, Sine Wave, SAW Oscillator

1


1



Qu'est-ce que SAW


La scie est l'un des termes couramment utilisés dans les composants électroniques.

La scie est une abréviation de l'onde acoustique de surface, ce qui signifie l'onde de surface.

SAWE est une technologie utilisée pour passer et filtrer les signaux à haute fréquence.

SAW transmet des signaux utilisant l'effet pyzoélectrique et effectue des fonctions de sélection et de filtrage de fréquence à travers cela.

Les filtres SAW sont utilisés pour filtrer les signaux en passant certaines fréquences et en bloquant d'autres.

SAW est principalement utilisé dans les communications sans fil, les communications par satellite et la réception TV.

Par exemple, les filtres SAW sont utilisés comme sélecteurs de fréquence dans les communications radio et dans les communications par satellite pour séparer les signaux entre l'émetteur et le récepteur.

Par rapport aux autres techniques de filtrage, SAW a des performances supérieures et une grande bande passante.

De plus, en raison de sa petite taille et de sa faible consommation d'énergie, il est largement utilisé dans les appareils mobiles.