Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



RIGHT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'RIGHT' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
CRYSTEK CORPORATION
CCSMA121-MM-086F-12 Datasheet pdf image
1,015Kb/4P
086 Flexible 50 Ohm 12.6 GHz Right Angle Coaxial Cables

1


1



Qu'est-ce que RIGHT


Le terme «droite électronique de la composante» est un terme indiquant l'orientation des composants électroniques.

Les composants électroniques sont souvent conçus pour permettre aux signaux électriques de s'écouler dans une direction spécifique.

Par conséquent, ces pièces peuvent devenir non fonctionnelles ou endommagées si elles sont connectées dans la mauvaise direction.

Right Component Electrony est un terme utilisé pour indiquer l'orientation de ces composants, et les concepteurs ou les fabricants de composants utilisent ce terme pour indiquer l'orientation correcte des composants.

Pour les connecteurs, par exemple, connecteur à angle droit signifie que les pièces sont connectées à angle droit, et connecteur droit signifie que les pièces sont connectées en ligne droite.

Par conséquent, lors de la conception ou de la fabrication de composants électroniques, il faut veiller à ce qu'ils soient connectés dans l'orientation correcte.