Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



RELAY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'RELAY' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
RF Monolithics, Inc
HNIO-241R Datasheet pdf image
78Kb/3P
900MHz Relay I/O Wireless Modem

1


1



Qu'est-ce que RELAY


Un relais est un interrupteur électriquement utilisé pour contrôler les circuits de haute puissance avec un signal de faible puissance. Il se compose d'un électro-aimant, qui est activé par un petit courant électrique, et un ensemble de contacts qui s'ouvrent et se ferment en réponse au champ électromagnétique.

Les relais sont largement utilisés dans de nombreuses applications, y compris les systèmes automobiles, les systèmes de contrôle industriel et les systèmes de distribution d'énergie. Ils sont utilisés pour contrôler les circuits de haute puissance, tels que l'éclairage, les moteurs et les solénoïdes, avec un signal de faible puissance, comme un interrupteur, un microcontrôleur ou un capteur.

Il existe plusieurs types de relais, notamment des relais électromécaniques, des relais à l'état solide et des relais de roseau.

Les relais électromécaniques sont le type le plus courant, et ils utilisent une armature mécanique pour ouvrir et fermer les contacts. Les relais à semi-conducteurs utilisent des dispositifs semi-conducteurs, tels que des transistors ou des thyristors, pour contrôler le flux de courant, et ils offrent des avantages en termes de fiabilité et de temps de réponse.

Les relais de roseau sont petits et rapides, et ils sont utilisés dans les applications où l'espace est limité et une commutation à grande vitesse est requise.

Les performances d'un relais sont influencées par plusieurs facteurs, y compris le signal d'entrée, la taille du relais, le type de contacts et l'environnement de fonctionnement.
La conception des relais est une considération importante dans de nombreuses applications, car elle affecte la fiabilité, la sécurité et le coût du système.

En plus de leur utilisation dans le changement de circuits de haute puissance, les relais sont également utilisés dans de nombreuses autres applications, notamment les télécommunications, l'équipement de test et les alimentations, entre autres.

La capacité de contrôler les circuits de haute puissance avec un signal de faible puissance est un aspect essentiel de nombreux systèmes électroniques, et la conception et les performances des relais jouent un rôle important en permettant à ces systèmes de fonctionner efficacement et efficacement.