Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



REGULATOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'REGULATOR' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Will Semiconductor Ltd.
WD1012EA-5-TR Datasheet pdf image
229Kb/9P
1.5MHz, 600mA Synchronous Step-Down Regulator in SOT
WD1030 Datasheet pdf image
938Kb/9P
High Efficiency 5V, 1.5A continuous, 1.3MHz Synchronous Step-Down Regulator
WD1039EB Datasheet pdf image
1Mb/10P
High Efficiency 2A continuous, 2.5A peak, 1MHz Synchronous Step Down Regulator
WL2863E Datasheet pdf image
900Kb/13P
Ultra-Low Noise, High PSRR LDO, 250mA Linear Regulator for RF and Analog Circuits
WL2863D Datasheet pdf image
823Kb/10P
Ultra-Low Noise, High PSRR LDO, 250mA Linear Regulator for RF and Analog Circuits

1


1



Qu'est-ce que REGULATOR


Un régulateur est un dispositif électronique qui est utilisé pour maintenir une tension de sortie constante ou un courant, malgré les modifications de la tension d'entrée, de la résistance à la charge ou de la température.

Les régulateurs sont largement utilisés dans les alimentations, les circuits de chargement des batteries et d'autres applications où une tension ou un courant stable est requis.

Il existe plusieurs types de régulateurs de tension, notamment des régulateurs linéaires, des régulateurs de commutation et des régulateurs de LDO (bas à décrocher).

Les régulateurs linéaires fonctionnent en contrôlant la quantité de courant qui est tirée de la source d'entrée et alimentée à la charge, de sorte que la tension de sortie reste constante.

Les régulateurs de commutation utilisent la modulation de largeur d'impulsion (PWM) pour convertir la tension d'entrée en une série d'impulsions, qui sont ensuite filtrées et régulées pour produire la tension de sortie.

Les régulateurs LDO sont des régulateurs linéaires avec une faible chute de tension d'entrée-sortie, ce qui les rend idéales pour les systèmes alimentés par batterie.

Les performances d'un régulateur sont influencées par plusieurs facteurs, notamment la tension d'entrée, la tension de sortie, le courant de sortie maximal, l'ondulation de sortie et les performances thermiques.

La conception des régulateurs est une considération importante dans de nombreuses applications, car elle affecte l'efficacité, la fiabilité et le coût du système.

En plus de la régulation de la tension, les régulateurs peuvent également être utilisés pour la régulation du courant, où le courant de sortie est maintenu constant, indépendamment des modifications de la tension d'entrée ou de la résistance à la charge.

La régulation du courant est utilisée dans les applications où une source de courant constante est requise, comme dans les circuits de chargement de la batterie, l'éclairage LED et l'instrumentation de précision.

Dans l'ensemble, les régulateurs sont des composants essentiels dans de nombreux systèmes électroniques, fournissant une puissance stable et fiable pour le fonctionnement du système et permettant au système de fonctionner efficacement et efficacement.