Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



REGULATOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'REGULATOR' - Totale: 14 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
uPI Group Inc.
UP8807 Datasheet pdf image
236Kb/10P
600mA Low Dropout Linear Regulator
UP0111 Datasheet pdf image
135Kb/14P
600mA Low Dropout Linear Regulator
UP6161 Datasheet pdf image
500Kb/15P
Single 12V Input Supply Dual Regulator - Synchronous-Buck-PWM and Linear-Regulator Controller
UP8801S Datasheet pdf image
198Kb/15P
3A Ultra Low Dropout Linear Regulator
UP8809 Datasheet pdf image
199Kb/14P
2A Ultra Low Dropout Linear Regulator
UP7704 Datasheet pdf image
261Kb/13P
2A Ultra Low Dropout Linear Regulator
UP7706UPI Datasheet pdf image
369Kb/12P
3A Ultra Low Dropout Linear Regulator
UP0115P Datasheet pdf image
1Mb/11P
Controller for Low-Dropout Linear Regulator
UP6003 Datasheet pdf image
152Kb/11P
Tiny Package, High Performance, Constant Current Switching Regulator
UP8815 Datasheet pdf image
121Kb/10P
3A Ultra Low Dropout Linear Regulator DDR4 Memory VTT Termination
UP8804P Datasheet pdf image
698Kb/15P
Ultra Low Noise, Fast Response, High PSRR Low Dropout Linear Regulator
UP8805P Datasheet pdf image
704Kb/14P
Ultra Low Noise, Fast Response, High PSRR Low Dropout Linear Regulator
UP8208P Datasheet pdf image
424Kb/21P
Li-Ion/Polymer 2/3/4-Cell Second Protection IC + Voltage Regulator
UP8808 Datasheet pdf image
294Kb/16P
Ultra Low Noise, Fast Response, High PSRR 1A Low Dropout Linear Regulator

1


1



Qu'est-ce que REGULATOR


Un régulateur est un dispositif électronique qui est utilisé pour maintenir une tension de sortie constante ou un courant, malgré les modifications de la tension d'entrée, de la résistance à la charge ou de la température.

Les régulateurs sont largement utilisés dans les alimentations, les circuits de chargement des batteries et d'autres applications où une tension ou un courant stable est requis.

Il existe plusieurs types de régulateurs de tension, notamment des régulateurs linéaires, des régulateurs de commutation et des régulateurs de LDO (bas à décrocher).

Les régulateurs linéaires fonctionnent en contrôlant la quantité de courant qui est tirée de la source d'entrée et alimentée à la charge, de sorte que la tension de sortie reste constante.

Les régulateurs de commutation utilisent la modulation de largeur d'impulsion (PWM) pour convertir la tension d'entrée en une série d'impulsions, qui sont ensuite filtrées et régulées pour produire la tension de sortie.

Les régulateurs LDO sont des régulateurs linéaires avec une faible chute de tension d'entrée-sortie, ce qui les rend idéales pour les systèmes alimentés par batterie.

Les performances d'un régulateur sont influencées par plusieurs facteurs, notamment la tension d'entrée, la tension de sortie, le courant de sortie maximal, l'ondulation de sortie et les performances thermiques.

La conception des régulateurs est une considération importante dans de nombreuses applications, car elle affecte l'efficacité, la fiabilité et le coût du système.

En plus de la régulation de la tension, les régulateurs peuvent également être utilisés pour la régulation du courant, où le courant de sortie est maintenu constant, indépendamment des modifications de la tension d'entrée ou de la résistance à la charge.

La régulation du courant est utilisée dans les applications où une source de courant constante est requise, comme dans les circuits de chargement de la batterie, l'éclairage LED et l'instrumentation de précision.

Dans l'ensemble, les régulateurs sont des composants essentiels dans de nombreux systèmes électroniques, fournissant une puissance stable et fiable pour le fonctionnement du système et permettant au système de fonctionner efficacement et efficacement.