Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



REFERENCE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'REFERENCE' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
NEC
UPC1060 Datasheet pdf image
53Kb/8P
2.5 V HIGH PRECISION REFERENCE VOLTAGE CIRCUIT
UPC659A Datasheet pdf image
123Kb/16P
8-BIT A/D CONVERTER FOR VIDEO PROCESSING WITH REFERENCE GENERATOR AND CLAMP CIRCUIT
UPB1005K Datasheet pdf image
120Kb/16P
REFERENCE FREQUENCY 16.368 MHz, 2ND IF FREQUENCY 4.092 MHz RF/IF FREQUENCY DOWN-CONVERTER PLL FREQUENCY SYNTHESIZER IC FOR GPS RECEIVER
UPB1005GS Datasheet pdf image
164Kb/9P
REFERENCE FREQUENCY 16.368 MHz, 2ND IF FREQUENCY 4.092 MHz RF/IF FREQUENCY DOWN-CONVERTER PLL FREQUENCY SYNTHESIZER IC FOR GPS RECEIVER

1


1



Qu'est-ce que REFERENCE


Dans les composants électroniques, la référence fait référence à un signal de référence utilisé pour la comparaison avec d'autres signaux.

C'est-à-dire un signal utilisé comme référence pour mesurer ou manipuler l'amplitude, la fréquence, la phase, etc., d'un autre signal.

Dans les composants électroniques, les références sont utilisées à diverses fins.

Par exemple, dans un convertisseur analogique-numérique (ADC), la référence détermine la plage de fonctionnement de l'ADC.

Plus la référence est élevée, plus la plage d'entrée de l'ADC est large, plus la référence est faible, plus la plage d'entrée de l'ADC est étroite.

De plus, dans le traitement du signal numérique, une référence est utilisée pour mettre à l'échelle un signal d'entrée ou correspondre précisément à deux ou plusieurs signaux.

Les références se présentent sous de nombreuses formes.

Par exemple, les références de tension sont généralement fournies sous forme de valeurs fixes.

Cependant, la référence de température est principalement générée en utilisant la résistance et la tension à l'intérieur de la puce IC, et un circuit dédié est requis pour un contrôle de température stable.

De plus, la référence du signal doit être extraite par un signal ou une analyse de signal des séries chronologiques pour une certaine précision, et un dispositif de conduite précis et un dispositif d'analyse sont nécessaires pour une précision élevée.

La référence joue un rôle très important dans les composants électroniques et est utilisé à diverses fins.

La référence est un facteur très important dans la précision et la stabilité, il doit donc être soigneusement pris en compte au stade de la conception.