Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



RECEPTACLE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'RECEPTACLE' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Infineon Technologies A...
SRD00217 Datasheet pdf image
282Kb/3P
Ternary PIN Photodiode in Receptacle Package
DECEMBER 2001
V23806-A34-C2 Datasheet pdf image
131Kb/5P
Single Mode FDDI 1x9 Transceiver with SC Receptacle
MARCH 2000
V23836-C18-C63 Datasheet pdf image
298Kb/13P
1x9 Transceiver with Duplex SC Receptacle Single Mode 1300 nm 21 km SONET OC-3 / SDH STM-1
2004-02-13

1


1



Qu'est-ce que RECEPTACLE


Dans les composants électroniques, un réceptacle fait référence à un trou ou un connecteur qui peut connecter une prise ou un connecteur qui peut être connecté à d'autres pièces ou équipements.

Les récipients sont couramment utilisés dans les composants électroniques pour fournir une sortie ou recevoir l'entrée d'autres composants.

Dans les composants électroniques, les récipients se présentent sous de nombreuses formes.

Une forme commune est un trou dans la forme d'un rond ou d'un carré, à travers lequel un câble d'alimentation ou un câble de données peut être connecté.

Le réceptacle fait également référence à un port qui fournit une sortie d'une pièce.

Ces ports peuvent transmettre des signaux de puissance ou de données à d'autres pièces ou équipements.

Les récipients sont l'un des composants les plus importants des composants électroniques.

Pour se connecter avec d'autres pièces ou équipements, les récipients de la forme et de la taille corrects doivent être utilisés, ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité électrique et la stabilité du signal.