Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



RADIAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'RADIAL' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
OSRAM GmbH
SFH4301 Datasheet pdf image
83Kb/6P
Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 3 mm Radial
SFH4501 Datasheet pdf image
106Kb/9P
Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 5 mm Radial
SFH-4501 Datasheet pdf image
106Kb/9P
Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 5 mm Radial-Geh채use
SFH-4301 Datasheet pdf image
83Kb/6P
Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 3 mm Radial-Geh채use

1


1



Qu'est-ce que RADIAL


Radial est l'un des termes utilisés pour indiquer la forme ou la direction d'un composant dans le domaine des composants électroniques.

Dans les composants électroniques, le radial fait référence à une forme dans laquelle les broches ou les fils d'un composant sont positionnées perpendiculaires à l'axe central du composant.

En d'autres termes, la broche ou le plomb d'une pièce part du centre de la pièce et s'étend vers l'extérieur.

Le type radial est principalement utilisé dans des composants tels que les condensateurs qui amplifient la quantité de courant livrée ou les diodes qui protègent les circuits.

Par exemple, les condensateurs de type radial ont une forme sphérique ou cylindrique avec des broches positionnées perpendiculaires à l'axe central du composant et peuvent offrir une capacité élevée dans un petit espace.

Les diodes radiales ont une forme cylindrique ou de bloc avec des broches positionnées perpendiculaires à l'axe central du composant et servent de protection de circuit.

Ainsi, le terme «radial électronique» fait référence à une configuration dans laquelle les broches ou les pistes d'un composant sont positionnées perpendiculaires à l'axe central du composant.

La forme radiale est principalement utilisée dans des composants tels que les condensateurs et les diodes, et peut offrir une capacité élevée ou une protection de circuit dans un petit espace.