Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PWM Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PWM' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
YOBON TECHNOLOGIES,INC.
YB1696 Datasheet pdf image
305Kb/11P
150KHz, 3A PWM Buck Switching Regulator
YB1682 Datasheet pdf image
212Kb/9P
2A 380KHz 20V PWM Buck DC/DC Converter
YB1683 Datasheet pdf image
227Kb/9P
3A 380KHz 28V PWM Buck DC/DC Converter
YB1685 Datasheet pdf image
226Kb/9P
2A 380KHz 32V PWM Buck DC/DC Converter

1


1



Qu'est-ce que PWM


PWM (modulation de largeur d'impulsion) est l'une des méthodes de traitement du signal numérique utilisées dans le domaine des composants électroniques.

PWM est une méthode d'imitation d'un signal analogique à l'aide d'un signal numérique. Il s'agit d'une méthode pour ajuster les valeurs maximales et minimales tout en maintenant une fréquence constante et en les sortie.

Un signal PWM exprime un signal analogique en utilisant un rapport appelé cycle de service parmi les signaux numériques, et le cycle de service signifie le rapport de temps où des états élevés et bas apparaissent alternativement.

Le PWM est utilisé dans les circuits de conversion de puissance, le contrôle du moteur, la gradation LED et de nombreuses autres applications.

Par exemple, dans la commande du moteur, PWM est utilisé pour contrôler la vitesse et la direction d'un moteur.

En utilisant PWM, la tension appliquée au moteur peut être activée / désactivée à intervalles réguliers pour contrôler la vitesse de rotation du moteur.

Le PWM est également largement utilisé dans l'éclairage LED. En contrôlant la quantité de tension appliquée à la LED à l'aide de PWM, la luminosité de la LED peut être ajustée.

Par conséquent, le PWM de composant électronique est l'une des méthodes d'imitation d'un signal analogique à l'aide d'un signal numérique, et est une technologie utilisée dans divers domaines tels que les circuits de conversion de puissance, le contrôle du moteur et la gradation LED.