Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PWM Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PWM' - Totale: 6 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Integrated Silicon Solu...
IS32LT3953 Datasheet pdf image
386Kb/10P
CONSTANT-CURRENT 3-AMPERE PWM DIMMABLE
IS31FL3236A Datasheet pdf image
709Kb/16P
36 CHANNEL LED DRIVER; SELECTABLE PWM FREQUENCY
Rev. A, 11/15/2016
IS31FL3726-QFLS2 Datasheet pdf image
436Kb/14P
16-BIT COLOR LED DRIVER WITH PWM CONTROL
IS31FL3726 Datasheet pdf image
436Kb/13P
16-BIT COLOR LED DRIVER WITH PWM CONTROL
IS31BL3230-QFLS2-TR Datasheet pdf image
270Kb/12P
8 CHANNELS CONSTANT CURRENT LED DRIVER WITH PWM BRIGHTNESS CONTROL
IS32LT3175N Datasheet pdf image
609Kb/19P
SINGLE CHANNEL LINEAR LED DRIVER WITH FADE IN/OUT AND PWM DIMMING

1


1



Qu'est-ce que PWM


PWM (modulation de largeur d'impulsion) est l'une des méthodes de traitement du signal numérique utilisées dans le domaine des composants électroniques.

PWM est une méthode d'imitation d'un signal analogique à l'aide d'un signal numérique. Il s'agit d'une méthode pour ajuster les valeurs maximales et minimales tout en maintenant une fréquence constante et en les sortie.

Un signal PWM exprime un signal analogique en utilisant un rapport appelé cycle de service parmi les signaux numériques, et le cycle de service signifie le rapport de temps où des états élevés et bas apparaissent alternativement.

Le PWM est utilisé dans les circuits de conversion de puissance, le contrôle du moteur, la gradation LED et de nombreuses autres applications.

Par exemple, dans la commande du moteur, PWM est utilisé pour contrôler la vitesse et la direction d'un moteur.

En utilisant PWM, la tension appliquée au moteur peut être activée / désactivée à intervalles réguliers pour contrôler la vitesse de rotation du moteur.

Le PWM est également largement utilisé dans l'éclairage LED. En contrôlant la quantité de tension appliquée à la LED à l'aide de PWM, la luminosité de la LED peut être ajustée.

Par conséquent, le PWM de composant électronique est l'une des méthodes d'imitation d'un signal analogique à l'aide d'un signal numérique, et est une technologie utilisée dans divers domaines tels que les circuits de conversion de puissance, le contrôle du moteur et la gradation LED.