Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PROCESSOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PROCESSOR' - Totale: 13 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Protech Systems Co., Lt...
SP-6122 Datasheet pdf image
598Kb/2P
Intel짰 N2800/D2550 processor on board
SP-6305 Datasheet pdf image
526Kb/2P
Intel짰 N2800/D2550 processor on board
SP-6135 Datasheet pdf image
544Kb/2P
Intel짰 N2800/D2550 processor on board
SP-6118 Datasheet pdf image
561Kb/2P
Intel짰 Queensbay processor on board ( 1.0GHz / 1.6GHz)
COE-592LF Datasheet pdf image
479Kb/2P
Intel AtomTM E680/E640 Processor Core-Express Module
SP-7625 Datasheet pdf image
911Kb/2P
LGA1155 Intel짰 3rd Gen. Core??i5/i3 and Pentium짰 Processor
POS-6511 Datasheet pdf image
632Kb/2P
Intel짰 Sandy Bridge Processor to Provide High Performance 15" POS Terminal
SP-6205 Datasheet pdf image
557Kb/2P
Intel짰 Core??3rd Gen. mobile i3/i5/i7 (rPGA-988)processor
SP-6112 Datasheet pdf image
561Kb/2P
Fanless and Low Power 8.4" / 10.4" / 12.1" Intel Queensbay processor Panel PC
SP-7627 Datasheet pdf image
922Kb/2P
High Performance Intel 3rd Gen. Core??i5/i3 and Pentium짰 Processor 19
SP-6138 Datasheet pdf image
544Kb/2P
Fanless and Low Power 15" / 12.1" / 10.4" / 8.4" Intel짰 N2800/D2550 processor Flat touch Panel PC
SP-6132 Datasheet pdf image
544Kb/2P
Fanless and Low Power 15" / 12.1" / 10.4" / 8.4" Intel짰 N2800/D2550 processor Flat touch Panel PC
SP-7629 Datasheet pdf image
922Kb/2P
High Performance Intel 3rd Gen. Core??i5/i3 and Pentium짰 Processor 19"/ 17"/ 15" Panel PC

1


1



Qu'est-ce que PROCESSOR


Un processeur, également connu sous le nom d'unité centrale de traitement (CPU), est le composant principal d'un ordinateur qui effectue la plupart des tâches de traitement des données.

Il est responsable de l'exécution des instructions et de la prise de décisions en fonction de ces instructions.

Un processeur se compose d'un ou plusieurs noyaux, chacun pouvant effectuer son propre ensemble d'opérations en parallèle avec les autres noyaux.

Le processeur est le cerveau de l'ordinateur, et ses performances sont un facteur clé pour déterminer la vitesse et l'efficacité globales du système.

Les processeurs modernes sont conçus à l'aide de techniques de fabrication avancées pour fournir des niveaux élevés de performances, une faible consommation d'énergie et une efficacité thermique améliorée.

Il existe deux principaux types de processeurs: les microprocesseurs et les processeurs de signaux numériques (DSP).

Les microprocesseurs sont utilisés dans des ordinateurs à usage général, tels que des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, et les DSP sont utilisés dans des applications spécialisées, telles que le traitement audio et vidéo, et l'informatique scientifique et industrielle.

Les processeurs peuvent être intégrés dans une seule puce avec d'autres composants, tels que la mémoire, les graphiques et les interfaces d'entrée / sortie, pour former un système sur puce (SOC).

Les SOC sont largement utilisés dans les systèmes intégrés, les appareils mobiles et d'autres appareils électroniques compacts, en raison de leurs performances élevées et de leurs faible consommation d'énergie.