Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PROCESSOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PROCESSOR' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Realtek Semiconductor C...
RTL8198-GR Datasheet pdf image
989Kb/86P
IEEE 802.11n GIGABIT ETHERNET AP/ROUTER NETWORK PROCESSOR
RTL8196E-CG Datasheet pdf image
823Kb/79P
5-PORT 10/100M ETHERNET ROUTER NETWORK PROCESSOR
RTL8196C-GR Datasheet pdf image
625Kb/44P
IEEE 802.11n AP/ROUTER NETWORK PROCESSOR WITH EEE

1


1



Qu'est-ce que PROCESSOR


Un processeur, également connu sous le nom d'unité centrale de traitement (CPU), est le composant principal d'un ordinateur qui effectue la plupart des tâches de traitement des données.

Il est responsable de l'exécution des instructions et de la prise de décisions en fonction de ces instructions.

Un processeur se compose d'un ou plusieurs noyaux, chacun pouvant effectuer son propre ensemble d'opérations en parallèle avec les autres noyaux.

Le processeur est le cerveau de l'ordinateur, et ses performances sont un facteur clé pour déterminer la vitesse et l'efficacité globales du système.

Les processeurs modernes sont conçus à l'aide de techniques de fabrication avancées pour fournir des niveaux élevés de performances, une faible consommation d'énergie et une efficacité thermique améliorée.

Il existe deux principaux types de processeurs: les microprocesseurs et les processeurs de signaux numériques (DSP).

Les microprocesseurs sont utilisés dans des ordinateurs à usage général, tels que des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, et les DSP sont utilisés dans des applications spécialisées, telles que le traitement audio et vidéo, et l'informatique scientifique et industrielle.

Les processeurs peuvent être intégrés dans une seule puce avec d'autres composants, tels que la mémoire, les graphiques et les interfaces d'entrée / sortie, pour former un système sur puce (SOC).

Les SOC sont largement utilisés dans les systèmes intégrés, les appareils mobiles et d'autres appareils électroniques compacts, en raison de leurs performances élevées et de leurs faible consommation d'énergie.