Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PRECISION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PRECISION' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
XP Power Limited
CA02 Datasheet pdf image
1Mb/7P
PRECISION REGULATED, LOW RIPPLE HIGH VOLTAGE DC TO DC CONVERTERS
CA02-T Datasheet pdf image
853Kb/7P
PRECISION REGULATED, LOW RIPPLE HIGH VOLTAGE DC TO DC CONVERTERS

1


1



Qu'est-ce que PRECISION


Dans les composants électroniques, la «précision» fait référence à la capacité du composant à maintenir une certaine précision et précision.

Ces composants sont généralement utilisés dans des applications telles que la mesure de haute précision, le contrôle et l'étalonnage.

Dans le cas des résistances, par exemple, les résistances de précision fournissent une précision plus élevée que les résistances typiques.

En effet, les valeurs de résistance des composants sont fabriquées pour correspondre exactement.

Des résistances de précision sont utilisées dans des circuits électroniques où des valeurs précises de tension, de courant ou de résistance sont nécessaires.

De plus, en ce qui concerne les oscilloscopes, les oscilloscopes de précision ont la capacité de maintenir une haute précision.

Ces pièces sont utilisées pour la mesure du temps et la mesure de la fréquence.

Ainsi, la «précision» dans les composants électroniques fait référence à la capacité d'un composant à maintenir une certaine précision et précision, et est utilisée dans des applications telles que la mesure de précision, le contrôle et l'étalonnage.

Ces composants jouent un rôle important dans l'amélioration de la précision et des performances des appareils électroniques.