Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PITCH Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PITCH' - Totale: 293199 (8/14660) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
YEONHO ELECTRONICS
YT250 Datasheet pdf image
142Kb/1P
2.50mm PITCH CONNECTOR
YW025 Datasheet pdf image
208Kb/1P
2.50mm PITCH CONNECTOR
Company Logo Img
Molex Electronics Ltd.
0309681207 Datasheet pdf image
312Kb/3P
2.54mm (.100") Pitch
0309681127 Datasheet pdf image
312Kb/3P
2.54mm (.100") Pitch
0345660803 Datasheet pdf image
3Mb/37P
2.54mm (.100") Pitch
38780-0106 Datasheet pdf image
36Kb/2P
1.25mm Pitch PanelMate
Company Logo Img
YEONHO ELECTRONICS
YAW396 Datasheet pdf image
257Kb/1P
3.96mm PITCH CONNECTOR
12507TS Datasheet pdf image
216Kb/1P
1.25mm PITCH CONNECTOR
YCH250 Datasheet pdf image
218Kb/1P
2.50mm PITCH CONNECTOR
12507WR Datasheet pdf image
299Kb/1P
1.25mm PITCH CONNECTOR
12511HB Datasheet pdf image
652Kb/1P
1.25mm PITCH CONNECTOR
20026WS Datasheet pdf image
211Kb/1P
2.00mm PITCH CONNECTOR
20030HS Datasheet pdf image
189Kb/1P
2,00mm PITCH CONNECTOR
25040HS Datasheet pdf image
240Kb/1P
2.50mm PITCH CONNECTOR
25048TS Datasheet pdf image
147Kb/1P
2.50mm PITCH CONNECTOR
35001TS Datasheet pdf image
148Kb/1P
3.50mm PITCH CONNECTOR
130001WR Datasheet pdf image
194Kb/1P
13.0mm PITCH CONNECTOR
BMW250 Datasheet pdf image
205Kb/1P
2.50mm PITCH CONNECTOR
FCZ100E-SSK Datasheet pdf image
253Kb/1P
1.00mm PITCH CONNECTOR
SMAW200 Datasheet pdf image
260Kb/1P
2.00mm PITCH CONNECTOR

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>


<< < 6 7 8 9 10 > >>



Qu'est-ce que PITCH


Dans les composants électroniques, Pitch est un terme qui représente l'espacement des broches.

La broche fait référence à la pièce où les composants électroniques sont connectés au circuit, et le pas signifie l'intervalle entre ces broches.

Normalement, l'espacement des broches est affiché en millimètres (mm), et un petit espacement des broches permet aux composants électroniques d'être plus petits, donc récemment, de nombreuses pièces avec des tangages plus petits sont en cours de développement.

Par exemple, l'espacement des broches des pièces IC DIP (double emballage en ligne) est de 2,54 mm (0,1 pouces), mais récemment, BGA (tableau de la grille de balle) ou QFN (quad plat sans plats) dans les pièces, l'espacement des broches Peut être extrêmement plus petit avec 0,4 mm, 0,3 mm, 0,2 mm et 0,15 mm.

Si l'espacement des broches devient plus petit, le circuit sera plus dense, vous permettant de créer un produit électronique plus petit.

Cependant, plus l'espacement des broches est petit, plus il peut rendre la production et le câblage, et la dispersion de la chaleur peut être déséquilibrée, ce qui peut causer des problèmes de chaleur.