Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PITCH Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PITCH' - Totale: 293199 (7/14660) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
YEONHO ELECTRONICS
12507WR-NNLD Datasheet pdf image
237Kb/1P
1.25mm PITCH CONNECTOR
YHL500 Datasheet pdf image
164Kb/1P
5.00mm PITCH CONNECTOR
20046HS Datasheet pdf image
235Kb/1P
2.00mm PITCH CONNECTOR
10003HR Datasheet pdf image
483Kb/1P
1.00mm PITCH CONNECTOR
10014HR Datasheet pdf image
604Kb/1P
1.00mm PITCH CONNECTOR
10025HR Datasheet pdf image
429Kb/1P
1.00mm PITCH CONNECTOR
20017HS Datasheet pdf image
222Kb/1P
2.00mm PITCH CONNECTOR
BMH250 Datasheet pdf image
256Kb/1P
2.50mm PITCH CONNECTOR
YBAT200 Datasheet pdf image
134Kb/1P
2.00mm PITCH CONNECTOR
05003HR-00A01 Datasheet pdf image
298Kb/1P
0.50mm PITCH CONNECTOR
25045TP Datasheet pdf image
141Kb/1P
2.50mm PITCH CONNECTOR
40006WR Datasheet pdf image
174Kb/1P
4.00mm PITCH CONNECTOR
51581 Datasheet pdf image
327Kb/1P
1.25mm PITCH CONNECTOR
SMH420-NNB Datasheet pdf image
215Kb/1P
4.20mm PITCH CONNECTOR
SMT025 Datasheet pdf image
146Kb/1P
2.50mm PITCH CONNECTOR
20010TS Datasheet pdf image
142Kb/1P
2.00mm PITCH CONNECTOR
20045WS Datasheet pdf image
190Kb/1P
2.00mm PITCH CONNECTOR
YST025J Datasheet pdf image
141Kb/1P
2.50mm PITCH CONNECTOR
25032HS Datasheet pdf image
263Kb/1P
2.50mm PITCH CONNECTOR
YWL500 Datasheet pdf image
174Kb/1P
5.00mm PITCH CONNECTOR

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>


<< < 6 7 8 9 10 > >>



Qu'est-ce que PITCH


Dans les composants électroniques, Pitch est un terme qui représente l'espacement des broches.

La broche fait référence à la pièce où les composants électroniques sont connectés au circuit, et le pas signifie l'intervalle entre ces broches.

Normalement, l'espacement des broches est affiché en millimètres (mm), et un petit espacement des broches permet aux composants électroniques d'être plus petits, donc récemment, de nombreuses pièces avec des tangages plus petits sont en cours de développement.

Par exemple, l'espacement des broches des pièces IC DIP (double emballage en ligne) est de 2,54 mm (0,1 pouces), mais récemment, BGA (tableau de la grille de balle) ou QFN (quad plat sans plats) dans les pièces, l'espacement des broches Peut être extrêmement plus petit avec 0,4 mm, 0,3 mm, 0,2 mm et 0,15 mm.

Si l'espacement des broches devient plus petit, le circuit sera plus dense, vous permettant de créer un produit électronique plus petit.

Cependant, plus l'espacement des broches est petit, plus il peut rendre la production et le câblage, et la dispersion de la chaleur peut être déséquilibrée, ce qui peut causer des problèmes de chaleur.