Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PITCH Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PITCH' - Totale: 14 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
PIC GmbH
MS-108-3 Datasheet pdf image
23Kb/1P
Reed Sensor - pitch 20.32 mm
MS-107-3 Datasheet pdf image
23Kb/1P
Reed Sensor - pitch 17.78 mm
MS-104-3 Datasheet pdf image
23Kb/1P
Micro Reed Sensor - pitch 11.40 mm
MS-105-3 Datasheet pdf image
23Kb/1P
Miniature Reed Sensor - pitch 12.70 mm
MS-106-3 Datasheet pdf image
23Kb/1P
Miniature Reed Sensor - pitch 15.24 mm
MS-104-3 Datasheet pdf image
113Kb/2P
Micro Reed Sensor pitch 10.16 mm
MS-105-3 Datasheet pdf image
114Kb/2P
Miniature Reed Sensor pitch 12.70 mm
MS-328-5 Datasheet pdf image
134Kb/2P
Mains switching Reed Sensor pitch 20.32 mm
MS-108-5 Datasheet pdf image
136Kb/2P
Mains switching Reed Sensor pitch 20.32 mm
PMC-0701TH Datasheet pdf image
226Kb/2P
Standard SMD Reed Switch pitch 11.3 mm
PMC-0508TH Datasheet pdf image
122Kb/2P
Micro SMD Reed Switch pitch 8.9 mm
MS-108-4 Datasheet pdf image
23Kb/1P
Form C Reed Sensor - pitch 20.32 mm
MS-108-5 Datasheet pdf image
23Kb/1P
Mains switching Reed Sensor - pitch 20.32 mm
MS-108-4 Datasheet pdf image
138Kb/2P
Form C Reed Sensor pitch 20.32 mm

1


1



Qu'est-ce que PITCH


Dans les composants électroniques, Pitch est un terme qui représente l'espacement des broches.

La broche fait référence à la pièce où les composants électroniques sont connectés au circuit, et le pas signifie l'intervalle entre ces broches.

Normalement, l'espacement des broches est affiché en millimètres (mm), et un petit espacement des broches permet aux composants électroniques d'être plus petits, donc récemment, de nombreuses pièces avec des tangages plus petits sont en cours de développement.

Par exemple, l'espacement des broches des pièces IC DIP (double emballage en ligne) est de 2,54 mm (0,1 pouces), mais récemment, BGA (tableau de la grille de balle) ou QFN (quad plat sans plats) dans les pièces, l'espacement des broches Peut être extrêmement plus petit avec 0,4 mm, 0,3 mm, 0,2 mm et 0,15 mm.

Si l'espacement des broches devient plus petit, le circuit sera plus dense, vous permettant de créer un produit électronique plus petit.

Cependant, plus l'espacement des broches est petit, plus il peut rendre la production et le câblage, et la dispersion de la chaleur peut être déséquilibrée, ce qui peut causer des problèmes de chaleur.