Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PITCH Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PITCH' - Totale: 10 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
FCI connector
WH4D-1 Datasheet pdf image
88Kb/1P
WIRE HOLDER 2.5MM PITCH
OPU-SERIES Datasheet pdf image
188Kb/18P
OPU SERIES 0.5mm Pitch
75160-102-36LF Datasheet pdf image
114Kb/2P
HEADER SR, STR 2.54mm PITCH
59453-061110EDLF Datasheet pdf image
120Kb/2P
PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR
10051922 Datasheet pdf image
700Kb/5P
ASSEMBLY 0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC VLL SERIES
10118744-T133YZZLF Datasheet pdf image
760Kb/2P
High Density, Low Profile 1.00mm Pitch Mezzanine Connectors
10033853 Datasheet pdf image
352Kb/4P
DDR II 0.6mm PITCH 200 POS STANDARD TYPE ASSY
10033854 Datasheet pdf image
349Kb/4P
DDR II 0.6mm PITCH 200 POS REVERSE TYPE ASSY
59354-052FSLF Datasheet pdf image
326Kb/4P
DDR SO-DIMM 0.6mm PITCH 200 POS. STANDARD TYPE ASSY
59354-052FSLF Datasheet pdf image
326Kb/4P
DDR SO-DIMM 0,6MM PITCH 200 POS STANDARD TYPE ASSY

1


1



Qu'est-ce que PITCH


Dans les composants électroniques, Pitch est un terme qui représente l'espacement des broches.

La broche fait référence à la pièce où les composants électroniques sont connectés au circuit, et le pas signifie l'intervalle entre ces broches.

Normalement, l'espacement des broches est affiché en millimètres (mm), et un petit espacement des broches permet aux composants électroniques d'être plus petits, donc récemment, de nombreuses pièces avec des tangages plus petits sont en cours de développement.

Par exemple, l'espacement des broches des pièces IC DIP (double emballage en ligne) est de 2,54 mm (0,1 pouces), mais récemment, BGA (tableau de la grille de balle) ou QFN (quad plat sans plats) dans les pièces, l'espacement des broches Peut être extrêmement plus petit avec 0,4 mm, 0,3 mm, 0,2 mm et 0,15 mm.

Si l'espacement des broches devient plus petit, le circuit sera plus dense, vous permettant de créer un produit électronique plus petit.

Cependant, plus l'espacement des broches est petit, plus il peut rendre la production et le câblage, et la dispersion de la chaleur peut être déséquilibrée, ce qui peut causer des problèmes de chaleur.