Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PITCH Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PITCH' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
3M Electronics
5802 Datasheet pdf image
982Kb/3P
.050 횞 .100 for .025 Pitch Cable
JNPS-O826C Datasheet pdf image
2Mb/5P
3M brand cnnector for 1.27mm Pitch Flat Cable
78-5100-2436-3 Datasheet pdf image
477Kb/2P
Ribbon cable wmt socket 05X05 pitch 451 series
REV. J
1522 Datasheet pdf image
1Mb/4P
Pak 20 Wiremount Socket - 2 mm 횞 2 mm for 1 mm Pitch Cable
3417-7040 Datasheet pdf image
1Mb/4P
3M??Wiremount Socket .100??횞 .100??for .050??Pitch Cable (Optional Plastic or Metal Strain Relief)

1


1



Qu'est-ce que PITCH


Dans les composants électroniques, Pitch est un terme qui représente l'espacement des broches.

La broche fait référence à la pièce où les composants électroniques sont connectés au circuit, et le pas signifie l'intervalle entre ces broches.

Normalement, l'espacement des broches est affiché en millimètres (mm), et un petit espacement des broches permet aux composants électroniques d'être plus petits, donc récemment, de nombreuses pièces avec des tangages plus petits sont en cours de développement.

Par exemple, l'espacement des broches des pièces IC DIP (double emballage en ligne) est de 2,54 mm (0,1 pouces), mais récemment, BGA (tableau de la grille de balle) ou QFN (quad plat sans plats) dans les pièces, l'espacement des broches Peut être extrêmement plus petit avec 0,4 mm, 0,3 mm, 0,2 mm et 0,15 mm.

Si l'espacement des broches devient plus petit, le circuit sera plus dense, vous permettant de créer un produit électronique plus petit.

Cependant, plus l'espacement des broches est petit, plus il peut rendre la production et le câblage, et la dispersion de la chaleur peut être déséquilibrée, ce qui peut causer des problèmes de chaleur.