Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



OPTICAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'OPTICAL' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
PHOENIX CONTACT
2901560 Datasheet pdf image
52Kb/2P
Pre-assembled reference fiber for the precise measurement of optical power
2708614 Datasheet pdf image
136Kb/13P
FO converter with integrated optical diagnosis, alarm contact, for PROFIBUS up to 12 Mbps, Tcoupler with two FO interfaces (BFOC), 850 nm, for fiber glass cable

1


1



Qu'est-ce que OPTICAL


Dans les pièces électroniques, optique signifie les pièces, les dispositifs et les technologies liés au traitement optique du signal.

Diverses pièces optiques sont utilisées pour traiter les signaux optiques dans les appareils électroniques.

Par exemple, la fibre optique est un câble à fibre optique pour transmettre des signaux optiques.

La fibre optique convertit les signaux électriques en signaux optiques pour la transmission, ce qui permet des taux de transmission élevés et une transmission à longue distance.

De plus, le disque optique est un disque qui utilise la technologie pour lire et écrire des informations de manière optique.

Cela comprend les CD, les DVD, les Blu-ray, etc.

Ces disques optiques fournissent des vitesses d'accès aux données et de transfert plus rapides que les disques opérés mécaniquement.

Les pièces optiques offrent une vitesse de transmission élevée et une distance de transmission et offrent une fiabilité plus élevée par rapport aux pièces mécaniques.

Pour cette raison, la technologie optique est utilisée dans divers domaines tels que la communication optique et les supports de stockage optique, et l'importance des pièces optiques augmente.