Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



OPTICAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'OPTICAL' - Totale: 15 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Source Photonics, Inc.
SFA-34-24T-HP-CDFJ Datasheet pdf image
358Kb/12P
Integrated Single fiber bi-directional optical subassembly
ODP-35-DP-HD-SSCA Datasheet pdf image
125Kb/4P
1310nm Emitting (DFB), 1550nm Receiving (Analog) , Bi-directional Diplexer Optical Module
ODP-35-FP-HD-SSCA Datasheet pdf image
125Kb/4P
1310nm Emitting (FP), 1550nm Receiving (Analog) , Bi-directional Diplexer Optical Module
ODP-65-DP-HD-SSCA Datasheet pdf image
125Kb/4P
1610nm Emitting (CWDM), 1550nm Receiving (Analog) , Bi-directional Diplexer Optical Module
C-13-15-F04-P-NLCH Datasheet pdf image
512Kb/4P
1310nm Emitting , 1550nm Receiving (PIN-TIA, 3.3V), Bi-directional Diplexer Optical Module
C-13-14-F06-BD-SSCL Datasheet pdf image
545Kb/4P
1310nm Emitting , 1490nm Receiving (PIN-TIA, 3.3V), Bi-directional Diplexer Optical Module
C-13-15-F02-BD-NLCM Datasheet pdf image
825Kb/4P
1310nm Emitting ,1550nm Receiving (PIN-TIA, 3.3V), Bi-directional Diplexer Optical Module
C-15-13-F02-BD-NLCM Datasheet pdf image
824Kb/4P
1550nm Emitting ,1310nm Receiving (PIN-TIA, 3.3V), Bi-directional Diplexer Optical Module
C-15-13-F04-P-NLCH Datasheet pdf image
512Kb/4P
1550nm Emitting , 1310nm Receiving (PIN-TIA, 3.3V), Bi-directional Diplexer Optical Module
C-13-14-F02-P-SFCL Datasheet pdf image
729Kb/4P
1310nm Emitting,1490nm Receiving (PIN-TIA, 3.3V), Bi-directional Diplexer Optical Module
C-15-13-D02-B-SSCL Datasheet pdf image
797Kb/4P
1550nm Emitting(DFB),1310nm Receiving(PIN-TIA,3.3V), Bi-directional Diplexer Optical Module
C-13-15-D02-B-SSCL Datasheet pdf image
804Kb/4P
1310nm Emitting(DFB),1550nm Receiving(PIN-TIA,3.3V), Bi-directional Diplexer Optical Module
C-14-13-D06-BD-SSCL Datasheet pdf image
528Kb/5P
1490nm Emitting(DFB) , 1310nm Receiving (PIN-TIA, 3.3V), Bi-directional Diplexer Optical Module
C-15-13-F02M-P-SFCL Datasheet pdf image
603Kb/5P
1550nm Emitting,1310nm Receiving(PIN-TIA,5pin-out,3.3V) Bi-directional Diplexer Optical Module
C-13-15-F02M-P-SFCL Datasheet pdf image
607Kb/5P
1310nm Emitting,1550nm Receiving(PIN-TIA,5pin-out,3.3V) Bi-directional Diplexer Optical Module

1


1



Qu'est-ce que OPTICAL


Dans les pièces électroniques, optique signifie les pièces, les dispositifs et les technologies liés au traitement optique du signal.

Diverses pièces optiques sont utilisées pour traiter les signaux optiques dans les appareils électroniques.

Par exemple, la fibre optique est un câble à fibre optique pour transmettre des signaux optiques.

La fibre optique convertit les signaux électriques en signaux optiques pour la transmission, ce qui permet des taux de transmission élevés et une transmission à longue distance.

De plus, le disque optique est un disque qui utilise la technologie pour lire et écrire des informations de manière optique.

Cela comprend les CD, les DVD, les Blu-ray, etc.

Ces disques optiques fournissent des vitesses d'accès aux données et de transfert plus rapides que les disques opérés mécaniquement.

Les pièces optiques offrent une vitesse de transmission élevée et une distance de transmission et offrent une fiabilité plus élevée par rapport aux pièces mécaniques.

Pour cette raison, la technologie optique est utilisée dans divers domaines tels que la communication optique et les supports de stockage optique, et l'importance des pièces optiques augmente.