Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



NOISE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'NOISE' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
JMK Inc.
EF-0720-10 Datasheet pdf image
169Kb/1P
The 720 filters are excellent for suppressing noise from switching power supplies
0828 Datasheet pdf image
97Kb/1P
The 0828 filters are excellent for suppressing noise from switching power supplies
0989 Datasheet pdf image
58Kb/1P
The 0989 filters are excellent for suppressing noise from switching power supplies
KK-1364-60 Datasheet pdf image
241Kb/1P
This EMI / RFI filter is intended to provide noise reduction for telecommunications DC power
GF-2032-2 Datasheet pdf image
561Kb/1P
This filter was developed to suppress conducted electrical noise from MRI LED lighting systems.
0982 Datasheet pdf image
70Kb/1P
The 0982 filters are excellent for suppressing noise from switching power supplies and other devices
GF-2138-2 Datasheet pdf image
182Kb/1P
This filter was developed in order to suppress conducted electrical noise from MRI LED lighting systems.

1


1



Qu'est-ce que NOISE


Dans les composants électroniques, le «bruit» fait référence aux signaux irréguliers ou aux bruits des composants ou des circuits électroniques.

Ce bruit peut être causé par un certain nombre de facteurs dans les composants ou les circuits.

En général, le bruit généré par les composants électroniques est classé en bruit électrique et en bruit thermique.

Le bruit électrique est causé par une tension irrégulière ou des changements de courant sur les lignes de signal des composants électroniques.

Ce bruit dégrade les performances des composants électroniques et réduit la précision du signal.

Le bruit thermique est causé par des changements de température à l'intérieur d'un composant. Ce bruit affecte les propriétés des composants telles que la résistance et peut dégrader la fiabilité et les performances des composants électroniques.

Plusieurs méthodes sont utilisées pour réduire le bruit dans les composants électroniques.

Par exemple, pour réduire le bruit, la conception des circuits électriques peut utiliser des techniques telles que le filtrage, le couplage en boucle de sol et la sélection de résistances et condensateurs appropriés.

Il est également possible de réduire le bruit thermique en contrôlant la chaleur interne du composant.