Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MOUNTING Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MOUNTING' - Totale: 6 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Bel Fuse Inc.
MAP55 Datasheet pdf image
815Kb/5P
Metric and SAE Mounting Inserts
FXC7000 Datasheet pdf image
857Kb/5P
Suitable for 3U or 5U Height Mounting
FXP7000 Datasheet pdf image
1Mb/9P
Suitable for 3U or 5U Height Mounting
SS-60400-004 Datasheet pdf image
1,002Kb/2P
VERTICAL CAT 6 SEALJACK, WITH THROUGH HOLE MOUNTING
Rev. B1
SS-60400-010 Datasheet pdf image
1Mb/3P
VERTICAL CAT 6 SEALJACK, 4 PORT, WITH THROUGH HOLE MOUNTING
Rev. B1
SS-60400-007 Datasheet pdf image
1Mb/3P
VERTICAL CAT © SEALJACK, 4 PORT, WITH LEDS AND THROUGH-HOLE MOUNTING
Rev. B1

1


1



Qu'est-ce que MOUNTING


Dans les composants électroniques, le montage fait référence au fonctionnement de la fixation d'un composant à une carte ou à un autre appareil.

Il s'agit de l'une des étapes essentielles de l'installation et de la fixation des composants électroniques.

Les méthodes de montage pour les composants électroniques varient en fonction du type et du but du composant.

Les méthodes de montage représentatives comprennent le montage à travers le trou et le montage de surface.

Le montage à travers le trous est une méthode d'insertion d'un composant dans un trou dans la carte et de fixer le composant en soudant autour du trou.

Cette méthode est principalement utilisée pour les grandes pièces ou les pièces qui doivent gérer des courants élevés tels que les alimentations.

Le montage de surface est une méthode de montage de composant de soudage (SMD, dispositif de montage de surface) à la surface de la carte.

Cette méthode est souvent utilisée pour construire des circuits de haute densité avec de petits composants.

La méthode de montage est sélectionnée compte tenu des performances de la pièce, du coût de fabrication et de la taille du produit.

Par conséquent, le montage des composants électroniques joue un rôle important dans le maintien du fonctionnement des composants de manière stable et l'amélioration de la fiabilité des produits.