Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MOTOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MOTOR' - Totale: 10 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Motorola, Inc
SAA1042 Datasheet pdf image
100Kb/6P
STEPPER MOTOR DRIVER
TDA1085C Datasheet pdf image
170Kb/12P
UNIVERSAL MOTOR SPEED CONTROLLER
MC34923 Datasheet pdf image
373Kb/16P
Full-Bridge PWM Motor Driver
MC3PHAC Datasheet pdf image
724Kb/44P
3-Phase AC Motor Controller
MC33192 Datasheet pdf image
315Kb/12P
MI-Bus Interface Stepper Motor Controller
AN1607 Datasheet pdf image
217Kb/12P
ITC122 low voltage micro to motor interface
MC34920 Datasheet pdf image
813Kb/28P
2.8 OHM (Typ) Quad H-Bridge Motor Driver
MPC17510EJ Datasheet pdf image
490Kb/12P
1.2 A 15 V H-Bridge Motor Driver IC
DRM33395 Datasheet pdf image
1Mb/44P
ANALOG ICs 33395 EVALUATION MOTOR BOARD DESIGNER REFERENCE MANUALv
MPC17529 Datasheet pdf image
450Kb/12P
0.7 A Dual H-Bridge Motor Driver with 3.0V/5.0V Compatible Logic I/O

1


1



Qu'est-ce que MOTOR


Un moteur est un dispositif électromécanique qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique.

Les moteurs sont utilisés dans une grande variété d'applications, tels que la mise sous tension des véhicules électriques, la conduite de ventilateurs et de pompes et les systèmes robotiques en mouvement.

Il existe plusieurs types de moteurs, notamment des moteurs CC, des moteurs AC, des moteurs pas à pas et des servomoteurs.

Les moteurs CC utilisent le courant direct (DC) pour générer un mouvement rotatif, tandis que les moteurs AC utilisent le courant alternatif (AC) pour générer un mouvement rotatif.

Les moteurs pas à pas sont un type de moteur à courant continu qui peut être contrôlé par de petits incréments précis, ce qui les rend utiles pour les applications qui nécessitent un positionnement précis, comme dans les machines d'impression et les équipements médicaux.

Les servomoteurs sont un type de moteur à courant continu qui fournit un contrôle précis sur la position et la vitesse, ce qui les rend utiles pour les applications qui nécessitent une précision et une réactivité élevées, comme dans la robotique et les systèmes d'automatisation.

Les avantages des moteurs comprennent des rapports puissants / poids élevés, une efficacité élevée et la capacité de contrôler la vitesse et le couple.

Cependant, ils ont également des inconvénients, tels que des demandes de courant élevées et le besoin de refroidissement.

Pour atténuer ces risques, les moteurs sont souvent utilisés en combinaison avec d'autres composants, tels que les boîtes de vitesses, l'électronique d'alimentation et les systèmes de refroidissement.