Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MOSFET Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MOSFET' - Totale: 15 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY Datasheet pdf image
143Kb/3P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
SI7136DP Datasheet pdf image
228Kb/3P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
SI4910DY Datasheet pdf image
251Kb/3P
N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
SI7674DP Datasheet pdf image
193Kb/3P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
SI7430DP Datasheet pdf image
170Kb/9P
N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
SUM110N03-04P Datasheet pdf image
176Kb/3P
N-Channel 30-V (D-S) 175째C MOSFET
SI6866DQ Datasheet pdf image
91Kb/5P
Dual N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
SI8435DB Datasheet pdf image
194Kb/3P
Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
SIA911DJ Datasheet pdf image
121Kb/7P
Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
SUD19P06-60L Datasheet pdf image
182Kb/3P
P-Channel 60-V (D-S) 175C MOSFET
SI3585DV Datasheet pdf image
67Kb/7P
N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
SI4569DY Datasheet pdf image
355Kb/4P
N- and P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
SI7114DN Datasheet pdf image
222Kb/3P
N-Channel 30-V (D-S) Fast Switching MOSFET
SI4567DY Datasheet pdf image
362Kb/4P
Dual N- and P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
SUM40N05-19L Datasheet pdf image
69Kb/5P
N-Channel 55-V (D-S), 175C MOSFET, Logic Level

1


1



Qu'est-ce que MOSFET


Le transistor à effets de champ (MOSFET) en oxyde métal-oxyde est un type de dispositif de semi-conducteur de puissance utilisé pour contrôler les applications de haute puissance, comme dans les alimentations, les lecteurs moteurs et les onduleurs.

Il s'agit d'un type de transistor à effet de champ (FET), ce qui signifie qu'il fonctionne en contrôlant l'écoulement du courant entre sa source et ses bornes de drain à l'aide d'un champ électrique.

Dans un MOSFET, l'écoulement du courant est contrôlé par un film d'oxyde métallique mince qui agit comme une porte, qui est isolé du reste du dispositif par une fine couche isolante.

La tension de grille contrôle la largeur du canal entre les bornes source et de drain, ce qui détermine l'écoulement du courant à travers le dispositif.

Il existe deux principaux types de MOSFET: le canal n et le canal p. Les MOSFET à canal N ont un canal qui est dopé avec un matériau de type N, tandis que les MOSFET à canal p ont un canal dopé avec un matériau de type P.

Les MOSFET offrent plusieurs avantages par rapport aux autres types de semi-conducteurs de puissance, notamment une impédance d'entrée élevée, une faible résistance à l'état, des vitesses de commutation rapides et une efficacité élevée.

Ils sont également très polyvalents et peuvent être utilisés dans une variété d'applications, telles que les alimentations, les lecteurs moteurs et les onduleurs.

Cependant, les MOSFET ont également des inconvénients, y compris une cote de tension limitée et la nécessité d'un circuit d'entraînement de porte pour contrôler l'appareil.

De plus, ils sont sensibles au rodaway thermique, ce qui peut faire échouer l'appareil s'il surchauffe.

Pour atténuer ce risque, les MOSFET sont souvent utilisés en combinaison avec d'autres composants, tels que les dispositifs de protection thermique ou les circuits de snobber.