Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MOSFET Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MOSFET' - Totale: 127 (1/7) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Will Semiconductor Ltd.
WPM2341 Datasheet pdf image
2Mb/9P
P-Channel Enhancement Mode Mosfet
WPM2341A Datasheet pdf image
2Mb/7P
P-Channel Enhancement Mode Mosfet
WPM2005 Datasheet pdf image
1Mb/8P
Power MOSFET and Schottky Diode
WPM2006 Datasheet pdf image
920Kb/8P
Power MOSFET and Schottky Diode
WPM2005B Datasheet pdf image
2Mb/6P
Power MOSFET and Schottky Diode
WPM4803 Datasheet pdf image
770Kb/7P
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
WPM9435 Datasheet pdf image
858Kb/6P
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
WCM2007 Datasheet pdf image
3Mb/11P
N- and P-Channel, 20V, MOSFET
WCR670N65 Datasheet pdf image
1Mb/9P
650V N-Channel Super Junction MOSFET
WNM3011 Datasheet pdf image
471Kb/7P
N-Channel, 30V, 5.7A, Power MOSFET
WNM3034 Datasheet pdf image
1Mb/9P
SingleN-Channel, 30V, 19A, Power MOSFET
WCR380N65 Datasheet pdf image
1Mb/8P
650V N-Channel Super Junction MOSFET
WNM3003 Datasheet pdf image
445Kb/7P
N-Channel, 30V, 4.0A, Power MOSFET
WNM2016 Datasheet pdf image
851Kb/7P
N-Channel, 20V, 3.2A, Power MOSFET
WCR420N65 Datasheet pdf image
1Mb/8P
650V N-Channel Super Junction MOSFET
WCR1K2N65 Datasheet pdf image
1Mb/9P
650V N-Channel Super Junction MOSFET
WCR250N65 Datasheet pdf image
1Mb/8P
650V N-Channel Super Junction MOSFET
WPM3024 Datasheet pdf image
2Mb/8P
Single P-Channel, -30V, -4.4A, Power MOSFET
WPM3401 Datasheet pdf image
1Mb/7P
Single P-Channel, -30V, -4.6A, Power MOSFET
WPM2015 Datasheet pdf image
813Kb/8P
Single P-Channel, -20V, -2.4A, Power MOSFET

1 2 3 4 5 6 7 >


1 2 3 4 5 > >>



Qu'est-ce que MOSFET


Le transistor à effets de champ (MOSFET) en oxyde métal-oxyde est un type de dispositif de semi-conducteur de puissance utilisé pour contrôler les applications de haute puissance, comme dans les alimentations, les lecteurs moteurs et les onduleurs.

Il s'agit d'un type de transistor à effet de champ (FET), ce qui signifie qu'il fonctionne en contrôlant l'écoulement du courant entre sa source et ses bornes de drain à l'aide d'un champ électrique.

Dans un MOSFET, l'écoulement du courant est contrôlé par un film d'oxyde métallique mince qui agit comme une porte, qui est isolé du reste du dispositif par une fine couche isolante.

La tension de grille contrôle la largeur du canal entre les bornes source et de drain, ce qui détermine l'écoulement du courant à travers le dispositif.

Il existe deux principaux types de MOSFET: le canal n et le canal p. Les MOSFET à canal N ont un canal qui est dopé avec un matériau de type N, tandis que les MOSFET à canal p ont un canal dopé avec un matériau de type P.

Les MOSFET offrent plusieurs avantages par rapport aux autres types de semi-conducteurs de puissance, notamment une impédance d'entrée élevée, une faible résistance à l'état, des vitesses de commutation rapides et une efficacité élevée.

Ils sont également très polyvalents et peuvent être utilisés dans une variété d'applications, telles que les alimentations, les lecteurs moteurs et les onduleurs.

Cependant, les MOSFET ont également des inconvénients, y compris une cote de tension limitée et la nécessité d'un circuit d'entraînement de porte pour contrôler l'appareil.

De plus, ils sont sensibles au rodaway thermique, ce qui peut faire échouer l'appareil s'il surchauffe.

Pour atténuer ce risque, les MOSFET sont souvent utilisés en combinaison avec d'autres composants, tels que les dispositifs de protection thermique ou les circuits de snobber.