Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MOSFET Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MOSFET' - Totale: 229 (1/12) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
AO3406-SOT23-3L Datasheet pdf image
3Mb/5P
N-Channel MOSFET
2N7002W Datasheet pdf image
361Kb/3P
N-Channel MOSFET
YFW4407 Datasheet pdf image
1Mb/5P
P-Channel MOSFET
YFW2102W Datasheet pdf image
726Kb/4P
N-Channel MOSFET
BSS123 Datasheet pdf image
501Kb/5P
N-Channel MOSFET
2SK3018W Datasheet pdf image
560Kb/3P
N-channel MOSFET
YFW3139EK Datasheet pdf image
784Kb/4P
P-Channel MOSFET
YFW2305 Datasheet pdf image
591Kb/3P
P-Channel MOSFET
2N7002T Datasheet pdf image
583Kb/3P
N-Channel MOSFET
YFW2101W Datasheet pdf image
774Kb/4P
P-Channel MOSFET
YFW3134K Datasheet pdf image
904Kb/4P
N-Channel MOSFET
2SK3018W-SOT323 Datasheet pdf image
1Mb/3P
N-channel MOSFET
2SK3019 Datasheet pdf image
671Kb/3P
N-channel MOSFET
YFW4153 Datasheet pdf image
845Kb/5P
N-Channel MOSFET
YFW2310 Datasheet pdf image
948Kb/4P
N-Channel MOSFET
2SK3019-SOT523 Datasheet pdf image
1Mb/3P
N-channel MOSFET
YFW3139K Datasheet pdf image
620Kb/4P
P-Channel MOSFET
YFW2301 Datasheet pdf image
462Kb/2P
P-Channel MOSFET
2N7002 Datasheet pdf image
433Kb/3P
N-Channel Enhancement MOSFET
2N7002KW Datasheet pdf image
386Kb/4P
N-Channel Enhancement MOSFET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>


1 2 3 4 5 > >>



Qu'est-ce que MOSFET


Le transistor à effets de champ (MOSFET) en oxyde métal-oxyde est un type de dispositif de semi-conducteur de puissance utilisé pour contrôler les applications de haute puissance, comme dans les alimentations, les lecteurs moteurs et les onduleurs.

Il s'agit d'un type de transistor à effet de champ (FET), ce qui signifie qu'il fonctionne en contrôlant l'écoulement du courant entre sa source et ses bornes de drain à l'aide d'un champ électrique.

Dans un MOSFET, l'écoulement du courant est contrôlé par un film d'oxyde métallique mince qui agit comme une porte, qui est isolé du reste du dispositif par une fine couche isolante.

La tension de grille contrôle la largeur du canal entre les bornes source et de drain, ce qui détermine l'écoulement du courant à travers le dispositif.

Il existe deux principaux types de MOSFET: le canal n et le canal p. Les MOSFET à canal N ont un canal qui est dopé avec un matériau de type N, tandis que les MOSFET à canal p ont un canal dopé avec un matériau de type P.

Les MOSFET offrent plusieurs avantages par rapport aux autres types de semi-conducteurs de puissance, notamment une impédance d'entrée élevée, une faible résistance à l'état, des vitesses de commutation rapides et une efficacité élevée.

Ils sont également très polyvalents et peuvent être utilisés dans une variété d'applications, telles que les alimentations, les lecteurs moteurs et les onduleurs.

Cependant, les MOSFET ont également des inconvénients, y compris une cote de tension limitée et la nécessité d'un circuit d'entraînement de porte pour contrôler l'appareil.

De plus, ils sont sensibles au rodaway thermique, ce qui peut faire échouer l'appareil s'il surchauffe.

Pour atténuer ce risque, les MOSFET sont souvent utilisés en combinaison avec d'autres composants, tels que les dispositifs de protection thermique ou les circuits de snobber.