Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MIXER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MIXER' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Gunter Seniconductor Gm...
TFF2207T Datasheet pdf image
114Kb/4P
2GHz RF Mixer

1


1



Qu'est-ce que MIXER


Dans les composants électroniques, Mixer est un composant qui effectue une conversion de fréquence.

Il est principalement utilisé dans les systèmes de communication sans fil et convertit les signaux de différentes bandes de fréquences dans une bande de fréquences souhaitée en les mélangeant ensemble.

Le mélangeur a principalement deux signaux d'entrée.

L'un est une fréquence élevée (HF) et l'autre est basse fréquence (LF).

Ces deux signaux sont mélangés dans le mélangeur et convertis en bande de fréquence souhaitée.

À l'heure actuelle, le mélangeur se compose de divers composants électroniques tels que les portes logiques, les diodes et les transistors.

Le mélangeur joue un rôle important dans le système de communication sans fil.

Dans la communication sans fil, plusieurs canaux sont utilisés en divisant la bande de fréquences, et le mélangeur est une partie importante qui effectue une conversion de signal entre ces canaux.

Le mélangeur est également utilisé dans divers processus de conversion de fréquence requis pour le traitement du signal.

Le mélangeur est l'un des composants importants des composants électroniques.

Utilisé dans une variété d'applications, y compris les systèmes de communication sans fil, des performances et une stabilité de traitement du signal élevé sont nécessaires.