Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
  Nom de la pièce     
   Description    

   
 

MAX Fiches techniques, Datasheet

Description trouvée : 'MAX' - Totale: 5 (1/1) Page
FabricantNo de pièceVoirDescription

List of Unclassifed Man...
S8740200P GaAs Push Pull, 40 - 870MHz, 20dB min. Gain @ 870MHz, 260mA max.
S8740240P GaAs Push Pull Hybrid 40 - 870MHz / 23.5dB min. Gain @ 870MHz / 255mA max. @ 24VDC
SIC73 Low Profile (2.5mm max, height) SMD type
4193 500ns MAX 12-BIT A/D CONVERTER
ORD228VL General Purpose Miniature (Medium-level Load 100 V Max.)