Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MALE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MALE' - Totale: 79 (1/4) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Molex Electronics Ltd.
SD-85083-300 Datasheet pdf image
861Kb/5P
SRC MIXED POWER MALE BLADE HOUSING ASSEMBLY
SD-93288-001 Datasheet pdf image
320Kb/1P
SRC2 MALE 84 PIN BLADE HOUSING ASSEMBLY
SD-85003-0001 Datasheet pdf image
120Kb/2P
ASSEMBLY, DIN 41612 C MALE 96 POS
150-S-006-2-Z02 Datasheet pdf image
1Mb/9P
DIRECT CONNECT INTERFACE 6 WAY 1.5MM SEALED MALE
150-S-004-2-Z02 Datasheet pdf image
1Mb/10P
DIRECT CONNECT INTERFACE 4 WAY 1.5MM SEALED MALE
0358991410 Datasheet pdf image
135Kb/2P
1.02mm (.040") Tab, Wire-to-Wire Housing, Male, 14 Circuits
0355244929 Datasheet pdf image
137Kb/2P
1.78mm (.070") Tab Multiple Male Housing With Ear, 9 Circuits
0355240924 Datasheet pdf image
137Kb/2P
1.78mm (.070") Tab Multiple Male Housing With Ear, 9 Circuits
SDA-85001-0001 Datasheet pdf image
273Kb/4P
64 POS, MALE CONNECTOR ACC, DIN 41612 STYLE B DIMENSIONS
0014450612 Datasheet pdf image
38Kb/2P
2.54mm Pitch SL Insulation Displacement Connector Assembly, Male, Single Row
0355240920 Datasheet pdf image
137Kb/2P
1.78mm (.070") Tab Multiple Male Housing With Ear, 9 Circuits
E-85013-0002 Datasheet pdf image
366Kb/7P
48 POS, MALE CONNECTOR ACC, DIN 41612 STYLE R/2 CONTACTS
0355470400 Datasheet pdf image
95Kb/2P
6.35mm (.250") Tab Multiple Wire-to-Wire Male Housing, 4 Circuits
0355470300 Datasheet pdf image
95Kb/2P
6.35mm (.250") Tab Multiple Wire-to-Wire Male Housing, 3 Circuits
0358972010 Datasheet pdf image
113Kb/2P
1.02/2.28mm (.040/.090") Tab, Hybrid Wire-to-Wire Housing, Male, 20 Circuits
0355572610 Datasheet pdf image
108Kb/2P
7.50mm (.295") Pitch Hard Metric Hybrid Male Housing, Vertical, 6-Ports, 6 Circuits
0355231601 Datasheet pdf image
178Kb/3P
2.29/6.35mm (.090/.250") Tab Hybrid Wire-to-Wire Housing, Male, 16 Circuits
0358972210 Datasheet pdf image
122Kb/2P
1.02/2.28mm (.040/.090") Tab, Hybrid Wire-to-Wire Housing, Male, 22 Circuits
0358972411 Datasheet pdf image
128Kb/2P
1.02/2.28mm (.040/.090") Tab, Hybrid Wire-to-Wire Housing, Male, 24 Circuits
0358972410 Datasheet pdf image
127Kb/2P
1.02/2.28mm (.040/.090") Tab, Hybrid Wire-to-Wire Housing, Male, 24 Circuits

1 2 3 4 >


1 2 3 4 >



Qu'est-ce que MALE


Le terme «mâle électronique» fait généralement référence à la forme des broches à l'une ou l'autre extrémité d'un connecteur ou d'un câble.

Le terme «mâle» est utilisé car la forme de la broche ressemble généralement à celle d'un organe génital masculin.

Par exemple, le connecteur masculin fait référence à un connecteur dont les broches sont filetées ou verrouillées avec les bouchons d'autres connecteurs ou câbles.

Inversement, un «connecteur féminin» fait référence à un trou dans un connecteur ou qui s'engage et se connecte à la prise d'un autre connecteur ou câble.

En général, les connecteurs largement utilisés dans les ordinateurs, les communications et les produits électroniques sont divisés en hommes et femmes, et une connexion appropriée doit être établie en les distinguant correctement pour un bon fonctionnement.