Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LEVEL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LEVEL' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Hitachi Semiconductor
HD66732 Datasheet pdf image
5Mb/131P
Hraphics Liquid Crystal Display Controller/Driver Supportiong JIS Level-1 and Level-2 Kangi ROM)
HD151015 Datasheet pdf image
80Kb/13P
9 bit Level Shifter/Transceiver With 3 State Outputs
HD66520 Datasheet pdf image
338Kb/45P
160-Channel 4-Level Grayscale Display Column Driver with Internal Bit-Map RAM
HD66420 Datasheet pdf image
167Kb/52P
(RAM-Provided 160 Channel 4-Level Grey Scale Driver for Dot Matrix Graphics LCD)
HD66421 Datasheet pdf image
180Kb/46P
(RAM-Provided 160 Channel 4-Level Grey Scale Driver for Dot Matrix Graphics LCD)

1


1



Qu'est-ce que LEVEL


Le niveau est l'un des composants électroniques et est un terme indiquant l'ampleur ou la résistance d'un signal électrique.

Le niveau d'un signal électrique est généralement exprimé comme une amplitude de tension ou de courant, et ces niveaux jouent un rôle important dans le traitement et l'analyse du signal dans l'équipement électronique ou les circuits.

Par exemple, les circuits numériques utilisent des niveaux de tension spécifiques pour représenter les logiques 0 et 1.

J'utilise généralement 0V comme logique 0 et 5V ou 3,3 V comme logique 1. Ces niveaux jouent un rôle important lors du traitement des signaux électriques dans des composants électroniques ou des circuits.

Les circuits analogiques traitent également les signaux en utilisant des niveaux de tension ou de courant.

Ces niveaux ont un impact significatif sur la précision et les performances du traitement du signal, et il est important de maintenir des niveaux appropriés.

Le niveau est également utilisé pour évaluer les performances des composants électroniques. Par exemple, le niveau de sortie d'un amplificateur audio est exprimé en puissance, c'est-à-dire la force du signal de sortie.

Ces niveaux sont liés à la taille et à la distance des haut-parleurs et au volume du son, et sont l'un des facteurs importants à considérer lors du choix de l'équipement audio.